Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADC-318A Arkusz danych (PDF) - Murata Power Solutions Inc.

ADC-318A Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.
Numer części ADC-318A
Pobierz  ADC-318A Pobierz

Rozmiar pliku   326.98 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Strona internetowa  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
Szczegółowy opis 8-Bit, 120MHz and 140MHz Full-Flash A/D Converter

ADC-318A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ADC-318A Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.

Numer części ADC-318A
Pobierz  ADC-318A Click to download

Rozmiar pliku   326.98 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Strona internetowa  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
Szczegółowy opis 8-Bit, 120MHz and 140MHz Full-Flash A/D Converter

ADC-318A Arkusz danych (HTML) - Murata Power Solutions Inc.

ADC-318A Datasheet HTML 1Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-318A Datasheet HTML 2Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-318A Datasheet HTML 3Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-318A Datasheet HTML 4Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-318A Datasheet HTML 5Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-318A Datasheet HTML 6Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-318A Datasheet HTML 7Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-318A Datasheet HTML 8Page - Murata Power Solutions Inc.

ADC-318A Szczegóły Produktu

GENERAL DESCRIPTION
The ADC-318 and ADC-318A are 8 bit monolithic bipolar, full flash A/D converters. Though they have high, 120MHz (ADC-318) and 140MHz (ADC-318A), sampling rates, their input logic level, including the start convert pulse, is TTL, ECL and PECL compatible. Digital outputs are also TTL compatible and allow a straight output or a programmable 1:2 de-multiplexed output.

FEATURES
• Low power dissipation (960mW max.)
• TTL compatible output
• Diff./Integral nonlinearity (±½LSB max.)
• 1:2 Demultiplexed straight output programmable
• 2:1 Frequency divided TTL clock output with reset
• Surface mount package
• Selectable Input Logic (TTl, ECL, PECL)
• +5V or ±5V Power Supply Operation




Podobny numer części - ADC-318A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
ADC-318A ETC-ADC-318A Datasheet
285Kb / 8P
   8-Bit, 120MHz and 140MHz Full-Flash A/D Converter
More results


Podobny opis - ADC-318A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
ADC-318 ETC-ADC-318 Datasheet
285Kb / 8P
   8-Bit, 120MHz and 140MHz Full-Flash A/D Converter
logo
Nippon Precision Circui...
SM6102P NPC-SM6102P Datasheet
189Kb / 6P
   8-bit, Flash A/D Converter
logo
Sony Corporation
CXA3246Q SONY-CXA3246Q Datasheet
312Kb / 22P
   8-bit 120MSPS Flash A/D Converter
CXA3286R SONY-CXA3286R Datasheet
331Kb / 23P
   8-bit 160MSPS Flash A/D Converter
logo
Murata Power Solutions ...
ADC-301 MURATA-PS-ADC-301 Datasheet
1Mb / 4P
   8-Bit Video Flash A/D Converter
logo
Intersil Corporation
HI3276 INTERSIL-HI3276_01 Datasheet
680Kb / 16P
   8-Bit, 160MSPS, Flash A/D Converter
HI5675 INTERSIL-HI5675 Datasheet
93Kb / 10P
   8-Bit, 20MSPS, Flash A/D Converter
April 1999
logo
Sony Corporation
CXA3026Q SONY-CXA3026Q Datasheet
594Kb / 30P
   8-bit 120MSPS Flash A/D Converter
logo
Renesas Technology Corp
HI567 RENESAS-HI567 Datasheet
572Kb / 10P
   8-Bit, 20MSPS, Flash A/D Converter
March 2003
logo
Sony Corporation
CXA3026AQ SONY-CXA3026AQ Datasheet
590Kb / 29P
   8-bit 140MSPS Flash A/D Converter
More results




O Murata Power Solutions Inc.


Murata Power Solutions to spółka zależna Murata Manufacturing, japońskiej międzynarodowej firmy elektronicznej.

Murata Power Solutions specjalizuje się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do zarządzania energią, w tym konwerterów DC-DC, zasilaczy AC-DC i filtrów EMI.

Firma zapewnia innowacyjne i niezawodne rozwiązania do zarządzania energią dla szerokiego zakresu zastosowań w branżach takich jak między innymi medyczne, przemysłowe i transportowe.

Dzięki zaawansowanemu produktom technologicznym i wysokiej jakości Murata Power Solutions stał się wiodącym dostawcą rozwiązań do zarządzania energią na rynku globalnym.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com