Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BZX55C0V8PT Arkusz danych (PDF) - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

BZX55C0V8PT Datasheet PDF - Chenmko Enterprise Co. Ltd.
Numer części BZX55C0V8PT
Pobierz  BZX55C0V8PT Pobierz

Rozmiar pliku   172.02 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  CHENMKO [Chenmko Enterprise Co. Ltd.]
Strona internetowa  http://www.chenmko.com
Logo CHENMKO - Chenmko Enterprise Co. Ltd.
Szczegółowy opis SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 0.8V TO 200V

BZX55C0V8PT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
BZX55C0V8PT Datasheet PDF - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

Numer części BZX55C0V8PT
Pobierz  BZX55C0V8PT Click to download

Rozmiar pliku   172.02 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  CHENMKO [Chenmko Enterprise Co. Ltd.]
Strona internetowa  http://www.chenmko.com
Logo CHENMKO - Chenmko Enterprise Co. Ltd.
Szczegółowy opis SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 0.8V TO 200V

BZX55C0V8PT Arkusz danych (HTML) - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

BZX55C0V8PT Datasheet HTML 1Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. BZX55C0V8PT Datasheet HTML 2Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. BZX55C0V8PT Datasheet HTML 3Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. BZX55C0V8PT Datasheet HTML 4Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

BZX55C0V8PT Szczegóły Produktu

VOLTAGE  RANGE  0.8V  TO  200V



FEATURE

* High temperature soldering type.

* ESD rating of class 3(>16 kV) per human body model.

* Silicon planar zener diodes.

* Silcon-oxide passivated junction.

* Low temperature coefficient voltage




Podobny numer części - BZX55C0V8PT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Shanghai Lunsure Electr...
BZX55C0V8 CHENYI-BZX55C0V8 Datasheet
116Kb / 4P
   0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
GOOD-ARK Electronics
BZX55C0V8 GOOD-ARK-BZX55C0V8 Datasheet
146Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
BZX55C0V8 PFS-BZX55C0V8 Datasheet
165Kb / 3P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BZX55C0V8 LUGUANG-BZX55C0V8 Datasheet
81Kb / 2P
   500mW Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
BZX55C0V8 GXELECTRONICS-BZX55C0V8 Datasheet
102Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
More results


Podobny opis - BZX55C0V8PT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
1N5221PT CHENMKO-1N5221PT Datasheet
132Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 2.4V TO 200V
BZX85C2V7PT CHENMKO-BZX85C2V7PT Datasheet
139Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 2.7V TO 200V
BZX79C2V7PT CHENMKO-BZX79C2V7PT Datasheet
125Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 2.4V TO 51V
1N4728PT CHENMKO-1N4728PT Datasheet
122Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 3.3V TO 100V
logo
Semtech Corporation
ZMU100 SEMTECH-ZMU100 Datasheet
134Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES?
logo
GOOD-ARK Electronics
1N4728 GOOD-ARK-1N4728 Datasheet
34Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Nanjing International G...
ZM1.5C DGNJDZ-ZM1.5C Datasheet
83Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MMGZ5221BPT CHENMKO-MMGZ5221BPT Datasheet
120Kb / 5P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX85C SEMTECH_ELEC-BZX85C Datasheet
254Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N957 NJSEMI-1N957 Datasheet
140Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com