Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDS4141_F085 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDS4141_F085 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FDS4141_F085
Pobierz  FDS4141_F085 Pobierz
Rozmiar pliku   257.33 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -10.8A, 19.0m廓

FDS4141_F085 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FDS4141_F085 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FDS4141_F085
Pobierz  FDS4141_F085 Click to download

Rozmiar pliku   257.33 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -10.8A, 19.0m廓

FDS4141_F085 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor




Podobny numer części - FDS4141_F085

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDS4141 FAIRCHILD-FDS4141 Datasheet
217Kb / 6P
P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -10.8A, 13.0m廓
More results


Podobny opis - FDS4141_F085

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDS4141 FAIRCHILD-FDS4141 Datasheet
217Kb / 6P
P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -10.8A, 13.0m廓
FDD4243 FAIRCHILD-FDD4243_07 Datasheet
388Kb / 6P
40V P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD3672 FAIRCHILD-FDD3672_08 Datasheet
431Kb / 7P
P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
FDD4685 FAIRCHILD-FDD4685_08 Datasheet
432Kb / 7P
P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -32A, 35m廓
FDD4243 FAIRCHILD-FDD4243_10 Datasheet
431Kb / 6P
P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
FDD4141 FAIRCHILD-FDD4141_10 Datasheet
272Kb / 6P
P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -50A, 12.3m廓
FDD8424H_F085A FAIRCHILD-FDD8424H_F085A_13 Datasheet
793Kb / 11P
Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 40V, 20A, 24m廓 P-Channel: -40V, -20A, 54m廓
logo
ON Semiconductor
FDD4141-F085 ONSEMI-FDD4141-F085 Datasheet
328Kb / 6P
P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -50A, 12.3m廓
November-2018, Rev.4
FDD4243-F085 ONSEMI-FDD4243-F085 Datasheet
427Kb / 8P
P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
September-2017, Rev. 2
FDS4675-F085 ONSEMI-FDS4675-F085 Datasheet
850Kb / 7P
40V P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
September-2017, Rev.2
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com