Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA0152A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0152A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TA0152A
Pobierz  TA0152A Pobierz

Rozmiar pliku   1108.38 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 942.5MHz For EGSM SMD 3.0횞3.0

TA0152A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA0152A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA0152A
Pobierz  TA0152A Click to download

Rozmiar pliku   1108.38 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 942.5MHz For EGSM SMD 3.0횞3.0

TA0152A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0152A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0152A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0152A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0152A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0152A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0152A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0152A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0152A Szczegóły Produktu

MAXIMUM RATING:
1. Input Power Level: 15 dBm
2. DC voltage: 3 V
3. Operating Temperature: -30°C to +85°C
4. Storage Temperature: -40°C to +85°C




Podobny numer części - TA0152A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0152A GOLLEDGE-TA0152A Datasheet
203Kb / 5P
   SAW Filter 942.5MHz
More results


Podobny opis - TA0152A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0394A TAI-SAW-TA0394A Datasheet
1Mb / 6P
   SAW Filter 942.5MHz SMD 3.0횞3.0
TA0327A TAI-SAW-TA0327A Datasheet
1Mb / 6P
   SAW Filter 941.5MHz For EGSM SMD 3.0횞3.0
TA2433A TAI-SAW-TA2433A Datasheet
396Kb / 7P
   SAW Filter 942.5MHz SMD 3.0횞3.0 mm (BW=35MHz)
logo
Abracon Corporation
AFS942.5W02-TS4 ABRACON-AFS942.5W02-TS4 Datasheet
264Kb / 2P
   SMD 942.5MHz SAW FILTER
AFS942.5W01-TS4 ABRACON-AFS942.5W01-TS4 Datasheet
1Mb / 2P
   SMD 942.5MHz SAW FILTER
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0179A TAI-SAW-TA0179A Datasheet
812Kb / 6P
   SAW Filter 942.5MHz
TA0169A TAI-SAW-TA0169A Datasheet
286Kb / 6P
   SAW Filter 836.5MHz SMD 3.0횞3.0
logo
Golledge Electronics Lt...
MA06345 GOLLEDGE-MA06345 Datasheet
184Kb / 5P
   SAW Filter 942.5MHz
MA06221 GOLLEDGE-MA06221 Datasheet
113Kb / 5P
   SAW Filter 942.5MHz
MA04236 GOLLEDGE-MA04236 Datasheet
203Kb / 5P
   SAW Filter 942.5MHz
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com