Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA0512A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0512A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TA0512A
Pobierz  TA0512A Pobierz

Rozmiar pliku   465.88 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 874.55 MHz SMD 3.8X3.8 mm

TA0512A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA0512A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA0512A
Pobierz  TA0512A Click to download

Rozmiar pliku   465.88 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 874.55 MHz SMD 3.8X3.8 mm

TA0512A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0512A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0512A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0512A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0512A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0512A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0512A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0512A Szczegóły Produktu

SAW Filter 874.55 MHz SMD 3.8X3.8 mm

MAXIMUM RATING:
1.Input Power Level: 13 dBm
2.DC voltage: 5 V
3.Operating Temperature: -20°C to +70°C
4.Storage Temperature: -30°C to +85°C




Podobny numer części - TA0512A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0512A GOLLEDGE-TA0512A Datasheet
303Kb / 5P
   SAW Filter 874.55MHz
More results


Podobny opis - TA0512A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0511A TAI-SAW-TA0511A Datasheet
464Kb / 6P
   SAW Filter 830.05 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TA0610A TAI-SAW-TA0610A Datasheet
318Kb / 6P
   SAW Filter 930.5 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TB0264A TAI-SAW-TB0264A Datasheet
224Kb / 5P
   SAW Filter 533.33 MHz SMD 3.8x3.8 mm
TA0832A TAI-SAW-TA0832A Datasheet
326Kb / 8P
   SAW Filter 915.3 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TA0723A TAI-SAW-TA0723A Datasheet
331Kb / 6P
   SAW Filter 433.42 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TB0464A TAI-SAW-TB0464A Datasheet
283Kb / 7P
   SAW Filter 400 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TA915EC TAI-SAW-TA915EC Datasheet
362Kb / 5P
   SAW Filter 915 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TA915FC TAI-SAW-TA915FC Datasheet
364Kb / 5P
   SAW Filter 915 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TA2489A TAI-SAW-TA2489A Datasheet
546Kb / 7P
   SAW Filter 332 MHz (BW 24 MHz) SMD 3.8X3.8 mm
TA1602A TAI-SAW-TA1602A Datasheet
431Kb / 7P
   SAW Filter 315 MHz (BW 1.06MHz) SMD 3.8X3.8 mm
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com