Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA0520A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0520A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TA0520A
Pobierz  TA0520A Pobierz

Rozmiar pliku   359.08 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 403.5 MHz

TA0520A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA0520A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA0520A
Pobierz  TA0520A Click to download

Rozmiar pliku   359.08 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 403.5 MHz

TA0520A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0520A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0520A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0520A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0520A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0520A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0520A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0520A Szczegóły Produktu

MAXIMUM RATING:
1. Input Power Level: 15 dBm
2. DC voltage: 3 V
3. Operating Temperature: -10°C to 60°C
4. Storage Temperature: -40°C to +85°C




Podobny numer części - TA0520A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0520A GOLLEDGE-TA0520A Datasheet
92Kb / 5P
   SAW Filter 403.50MHz
More results


Podobny opis - TA0520A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
RF Monolithics, Inc
RF3607D RFM-RF3607D Datasheet
507Kb / 10P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1774A TAI-SAW-TA1774A Datasheet
688Kb / 8P
   SAW Filter 403.5 MHz
logo
RF Monolithics, Inc
RF1419D RFM-RF1419D Datasheet
80Kb / 3P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
Murata Manufacturing Co...
RF1419D MURATA-RF1419D Datasheet
73Kb / 3P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
856990 TRIQUINT-856990_15 Datasheet
636Kb / 6P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1135B TAI-SAW-TA1135B Datasheet
245Kb / 6P
   SAW Filter 403.5 MHz
TA1940A TAI-SAW-TA1940A Datasheet
471Kb / 7P
   SAW Filter 403.5 MHz
TA1994A TAI-SAW-TA1994A Datasheet
330Kb / 6P
   SAW Filter 403.5 MHz
logo
Murata Manufacturing Co...
RF3607D MURATA-RF3607D Datasheet
507Kb / 10P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0997A TAI-SAW-TA0997A Datasheet
384Kb / 8P
   SAW Filter 403.5 MHz
TA1135A TAI-SAW-TA1135A Datasheet
427Kb / 6P
   SAW Filter 403.5 MHz
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com