Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC0152A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0152A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TC0152A
Pobierz  TC0152A Pobierz

Rozmiar pliku   321.0 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Resonator 803.306 MHz SMD 3.8X3.8 mm

TC0152A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TC0152A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TC0152A
Pobierz  TC0152A Click to download

Rozmiar pliku   321.0 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Resonator 803.306 MHz SMD 3.8X3.8 mm

TC0152A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0152A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0152A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0152A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0152A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Podobny numer części - TC0152A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0150A TAI-SAW-TC0150A Datasheet
336Kb / 4P
   SAW Resonator 390 MHz SMD5X5 mm
TC0151A TAI-SAW-TC0151A Datasheet
278Kb / 3P
   SAW Resonator 390 MHz
TC0153A TAI-SAW-TC0153A Datasheet
319Kb / 4P
   SAW Resonator 801.556 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0154A TAI-SAW-TC0154A Datasheet
338Kb / 4P
   SAW Resonator 916.5 MHz SMD 5X5 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0154A GOLLEDGE-TC0154A Datasheet
75Kb / 4P
   SAW Resonator 916.50MHz
More results


Podobny opis - TC0152A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TD0116A TAI-SAW-TD0116A Datasheet
258Kb / 6P
   SAW Resonator 1090 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0273A TAI-SAW-TC0273A Datasheet
247Kb / 5P
   SAW Resonator 500.3 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0237A TAI-SAW-TC0237A Datasheet
353Kb / 5P
   SAW Resonator 666.6043 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0248A TAI-SAW-TC0248A Datasheet
285Kb / 5P
   SAW Resonator 433.000 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0403A TAI-SAW-TC0403A Datasheet
264Kb / 6P
   SAW Resonator 915.75 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0429A TAI-SAW-TC0429A Datasheet
278Kb / 6P
   SAW Resonator 644.873 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0185A TAI-SAW-TC0185A Datasheet
289Kb / 4P
   SAW Resonator 745.795 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0187A TAI-SAW-TC0187A Datasheet
285Kb / 5P
   SAW Resonator 772.420 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0327BA3510 TAI-SAW-TC0327BA3510 Datasheet
831Kb / 6P
   SAW Resonator 840 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0177A TAI-SAW-TC0177A Datasheet
315Kb / 4P
   SAW Resonator 804.681 MHz SMD 3.8X3.8 mm
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com