Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC0248A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0248A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TC0248A
Pobierz  TC0248A Pobierz

Rozmiar pliku   285.82 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Resonator 433.000 MHz SMD 3.8X3.8 mm

TC0248A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TC0248A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TC0248A
Pobierz  TC0248A Click to download

Rozmiar pliku   285.82 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Resonator 433.000 MHz SMD 3.8X3.8 mm

TC0248A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0248A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0248A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0248A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0248A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0248A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Podobny numer części - TC0248A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0240A TAI-SAW-TC0240A Datasheet
213Kb / 3P
   SAW Resonator 435.7 MHz TO39
TC0241A TAI-SAW-TC0241A Datasheet
323Kb / 4P
   SAW Resonator 433.385 MHz SMD 5X5 mm
TC0243A TAI-SAW-TC0243A Datasheet
316Kb / 5P
   SAW Resonator 403.966 MHz SMD 5X5 mm
TC0244A TAI-SAW-TC0244A Datasheet
281Kb / 5P
   SAW Resonator 433.92 MHz SMD 3X3 mm
TC0246A TAI-SAW-TC0246A Datasheet
373Kb / 5P
   SAW Resonator 622.31 MHz SMD 3X3 mm
More results


Podobny opis - TC0248A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TD0116A TAI-SAW-TD0116A Datasheet
258Kb / 6P
   SAW Resonator 1090 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0273A TAI-SAW-TC0273A Datasheet
247Kb / 5P
   SAW Resonator 500.3 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0237A TAI-SAW-TC0237A Datasheet
353Kb / 5P
   SAW Resonator 666.6043 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0403A TAI-SAW-TC0403A Datasheet
264Kb / 6P
   SAW Resonator 915.75 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0429A TAI-SAW-TC0429A Datasheet
278Kb / 6P
   SAW Resonator 644.873 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0185A TAI-SAW-TC0185A Datasheet
289Kb / 4P
   SAW Resonator 745.795 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0187A TAI-SAW-TC0187A Datasheet
285Kb / 5P
   SAW Resonator 772.420 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0327BA3510 TAI-SAW-TC0327BA3510 Datasheet
831Kb / 6P
   SAW Resonator 840 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0177A TAI-SAW-TC0177A Datasheet
315Kb / 4P
   SAW Resonator 804.681 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0236A TAI-SAW-TC0236A Datasheet
342Kb / 5P
   SAW Resonator 669.4169 MHz SMD 3.8X3.8 mm
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com