Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
0740611002 Arkusz danych (PDF) - Molex Electronics Ltd. |
0740611002 Datasheet (PDF) |
Pobierz Arkusz danych |
Numer części | 0740611002 |
Pobierz | 0740611002 Click to download |
Rozmiar pliku | 545.5 Kbytes |
Page | 5 Pages |
Producent | MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.] |
Strona internetowa | http://www.molex.com |
Logo | |
Szczegółowy opis | 2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 8-Row,Guide Pin Signal Module, Pin End Version, 80 Circuits, Pin Length 6.25mm (.246") |
0740611002 Arkusz danych (HTML) - Molex Electronics Ltd. |
Podobny numer części - 0740611002 |
|
O Molex Electronics Ltd. |
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |