Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

DL-3038-033 Arkusz danych (PDF) - Sanyo Semicon Device

DL-3038-033 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
Numer części DL-3038-033
Pobierz  DL-3038-033 Pobierz

Rozmiar pliku   80.02 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Szczegółowy opis Index Guided AlGalnP Laser Diode?

DL-3038-033 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
DL-3038-033 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

Numer części DL-3038-033
Pobierz  DL-3038-033 Click to download

Rozmiar pliku   80.02 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Szczegółowy opis Index Guided AlGalnP Laser Diode?

DL-3038-033 Arkusz danych (HTML) - Sanyo Semicon Device

DL-3038-033 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device DL-3038-033 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device DL-3038-033 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device

DL-3038-033 Szczegóły Produktu

Overview
DL-3038-033 is index guided 635 nm (Typ.) AlGaInP laser diode with low threshold current and high operating temperature.
Low threshold current and short wavelength are achieved by a strained multiple quantum well active layer. The lasing wavelength is 635 nm which is 8 times brighter than that of 670 nm lasers. DL-3038-033 is suitable for applications such as bar-code scanners, laser pointers and other optical information systems.

Features
• Short wavelength : 635 nm (Typ.)
• Low threshold current : Ith = 30 mA (Typ.)
• High operating temperature : 5 mW at 50°C
• Low operating voltage : Vop = 2.2 V (Typ.)




Podobny numer części - DL-3038-033

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
DL-3038-034 SANYO-DL-3038-034 Datasheet
50Kb / 2P
   RED LASER DIODE
More results


Podobny opis - DL-3038-033

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
DL-3147-041 SANYO-DL-3147-041 Datasheet
80Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3147-141 SANYO-DL-3147-141 Datasheet
80Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3147-161 SANYO-DL-3147-161 Datasheet
81Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode
DL-3149-054 SANYO-DL-3149-054 Datasheet
80Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3149-055 SANYO-DL-3149-055 Datasheet
77Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3149-070 SANYO-DL-3149-070 Datasheet
76Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3038-011 SANYO-DL-3038-011 Datasheet
77Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode
DL-3038-041 SANYO-DL-3038-041 Datasheet
80Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3149-056 SANYO-DL-3149-056 Datasheet
76Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-4039-011 SANYO-DL-4039-011 Datasheet
78Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode
More results




O Sanyo Semicon Device


Sanyo Semiconductor Device Corporation lub Sanyo Semicon Device, była spółką zależną Sanyo Electric Co., Ltd., japońskiej firmy elektronicznej. Urządzenie Sanyo Semicon było producentem urządzeń półprzewodnikowych, w tym diod, tranzystorów i innych komponentów do elektroniki użytkowej, motoryzacyjnej i przemysłowej. Firma została założona w 1970 roku i miała siedzibę w Osace w Japonii.

Urządzenie Sanyo Semicon było znane z wysokiej jakości produktów i zaangażowania w zaspokajanie potrzeb swoich klientów. Firma koncentrowała się na badaniach i rozwoju i była zaangażowana w rozwój nowych technologii i produktów dla przemysłu półprzewodnikowego. Produkty Sanyo Semicon Device były szeroko stosowane w różnych aplikacjach i pomogły wesprzeć rozwój branży elektronicznej.

W 2010 r. Sanyo Electric został przejęty przez Panasonic Corporation, wiodącą globalną firmę elektroniczną. W rezultacie urządzenie Sanyo Semicon stało się spółką zależną Panasonic i zostało zintegrowane z działalnością półprzewodników. Przejęcie pozwoliło Panasonicowi rozszerzyć portfel produktów i ofertę na rynku półprzewodnikowym i jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję w branży elektronicznej.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com