Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC-7833 Arkusz danych (PDF) - NEC

MC-7833 Datasheet PDF - NEC
Numer części MC-7833
Pobierz  MC-7833 Pobierz

Rozmiar pliku   61.0 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  NEC [NEC]
Strona internetowa  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Szczegółowy opis GaAs MULTI-CHIP MODULE

MC-7833 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MC-7833 Datasheet PDF - NEC

Numer części MC-7833
Pobierz  MC-7833 Click to download

Rozmiar pliku   61.0 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  NEC [NEC]
Strona internetowa  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Szczegółowy opis GaAs MULTI-CHIP MODULE

MC-7833 Arkusz danych (HTML) - NEC

MC-7833 Datasheet HTML 1Page - NEC MC-7833 Datasheet HTML 2Page - NEC MC-7833 Datasheet HTML 3Page - NEC MC-7833 Datasheet HTML 4Page - NEC MC-7833 Datasheet HTML 5Page - NEC MC-7833 Datasheet HTML 6Page - NEC

MC-7833 Szczegóły Produktu

DESCRIPTION
The MC-7833 is a GaAs Multi-chip Module designed for use in CATV applications up to 870 MHz. This unit has low distortion, low noise figure and return loss across the entire frequency band.
Reliability and performance uniformity are assured by our stringent quality and control procedures.

FEATURES
• Low distortion
• High linear gain GL = 25.0 dB MIN. @f = 870 MHz
• Low return loss




Podobny numer części - MC-7833

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
California Eastern Labs
MC-7833 CEL-MC-7833 Datasheet
209Kb / 3P
   NECs 870 MHz GaAs CATV PUSH-PULL AMPLIFIER
MC-7833 CEL-MC-7833 Datasheet
281Kb / 7P
   870 MHz CATV 25 dB PUSH-PULL AMPLIFIER
logo
Renesas Technology Corp
MC-7833 RENESAS-MC-7833 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2006
logo
California Eastern Labs
MC-7833-AZ CEL-MC-7833-AZ Datasheet
209Kb / 3P
   NECs 870 MHz GaAs CATV PUSH-PULL AMPLIFIER
MC-7833-AZ CEL-MC-7833-AZ Datasheet
281Kb / 7P
   870 MHz CATV 25 dB PUSH-PULL AMPLIFIER
More results


Podobny opis - MC-7833

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
MC-7833 RENESAS-MC-7833 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2006
MC-7836 RENESAS-MC-7836 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2008
MC-7883 RENESAS-MC-7883 Datasheet
280Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2002
logo
NEC
MC-7881 NEC-MC-7881 Datasheet
39Kb / 6P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
MC-7883 NEC-MC-7883 Datasheet
39Kb / 6P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
logo
Renesas Technology Corp
MC-7832-HA RENESAS-MC-7832-HA Datasheet
264Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2007
MC-7845 RENESAS-MC-7845 Datasheet
195Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2006
MC-7846 RENESAS-MC-7846 Datasheet
195Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2006
MC-7891 RENESAS-MC-7891 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2007
MC-7893 RENESAS-MC-7893 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2005
logo
NEC
MC-7891 NEC-MC-7891 Datasheet
64Kb / 6P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
More results




O NEC


NEC Corporation to japońska międzynarodowa firma informatyczna i elektroniczna. Firma została założona w 1899 roku i ma siedzibę w Tokio w Japonii. NEC zapewnia szeroką gamę produktów i usług, w tym technologię informatyczną, telekomunikację i elektronikę. Jego portfolio obejmuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie i usługi, rozwiązania sieciowe, rozwiązania wyświetlane oraz serwery korporacyjne i rozwiązania pamięci masowej.

NEC jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie technologii informacyjnych i zdolności do dostarczania innowacyjnych i wysokiej jakości produktów i usług. Firma ma działalność i obiekty w różnych krajach na całym świecie i ma silną obecność w regionie Azji i Pacyfiku. NEC ściśle współpracuje z klientami, aby zapewnić niestandardowe rozwiązania, które spełniają ich konkretne wymagania i potrzeby.

Oprócz podstawowej działalności, NEC jest również aktywny w dziedzinie badań i rozwoju i bierze udział w różnych projektach związanych z zaawansowanymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, sieci 5G i Internet przedmiotów (IoT). NEC jest zaangażowany w dostarczanie zrównoważonych rozwiązań, które wspierają rozwój społeczeństwa i poprawia jakość życia ludzi na całym świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com