Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SB11-04HP Arkusz danych (PDF) - Sanyo Semicon Device

SB11-04HP Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
Numer części SB11-04HP
Pobierz  SB11-04HP Pobierz

Rozmiar pliku   68.78 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Szczegółowy opis 40V, 1.1A Rectifier

SB11-04HP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SB11-04HP Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

Numer części SB11-04HP
Pobierz  SB11-04HP Click to download

Rozmiar pliku   68.78 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Szczegółowy opis 40V, 1.1A Rectifier

SB11-04HP Arkusz danych (HTML) - Sanyo Semicon Device

SB11-04HP Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SB11-04HP Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SB11-04HP Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device

SB11-04HP Szczegóły Produktu

Features
• Supports automatic mounting and permits SB11-04HP-applied sets to be made smaller.
• Low forward voltage (VF max=0.55V).
• Average rectified current (IO=1.1A).




Podobny numer części - SB11-04HP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SB110 VISHAY-SB110 Datasheet
74Kb / 4P
   Schottky Barrier Plastic Rectifier
Revision: 05-May-17
SB110 VISHAY-SB110 Datasheet
74Kb / 4P
   Schottky Barrier Plastic Rectifier
01-Jan-2022
logo
Nanjing International G...
SB1100 DGNJDZ-SB1100 Datasheet
295Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
SB1100 PANJIT-SB1100 Datasheet
63Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Diotec Semiconductor
SB1100 DIOTEC-SB1100 Datasheet
91Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifier Diodes
More results


Podobny opis - SB11-04HP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
SB120-05H SANYO-SB120-05H Datasheet
124Kb / 3P
   40V, 1.1A Rectifier
logo
Shindengen Electric Mfg...
D1FS4 SHINDENGEN-D1FS4 Datasheet
599Kb / 12P
   Schottky Rectifiers (SBD) (40V 1.1A)
logo
Sanyo Semicon Device
DLA11C SANYO-DLA11C Datasheet
50Kb / 2P
   1.1A Ultrahigh-Speed Rectifier
logo
Renesas Technology Corp
RAA212422 RENESAS-RAA212422 Datasheet
2Mb / 35P
   Dual channel 40V 1.1A and 5.5V 1.5A synchronous buck regulators
Jul 8, 2019
logo
Shindengen Electric Mfg...
D1FL20U-5063 SHINDENGEN-D1FL20U-5063 Datasheet
445Kb / 3P
   200V 1.1A
logo
Renesas Technology Corp
RAA212421 RENESAS-RAA212421 Datasheet
1Mb / 34P
   3V to 40V Input, 1.1A Synchronous Buck Regulator with Integrated 500mA LDO
Jul 8, 2019
logo
Sanyo Semicon Device
SBT80-04GS SANYO-SBT80-04GS Datasheet
237Kb / 3P
   40V, 8A Rectifier
SBA100-04J SANYO-SBA100-04J Datasheet
82Kb / 3P
   40V, 10A Rectifier
SBA160-04Y SANYO-SBA160-04Y Datasheet
80Kb / 3P
   40V, 16A Rectifier
SBA50-04J SANYO-SBA50-04J Datasheet
83Kb / 3P
   40V, 5A Rectifier
More results




O Sanyo Semicon Device


Sanyo Semiconductor Device Corporation lub Sanyo Semicon Device, była spółką zależną Sanyo Electric Co., Ltd., japońskiej firmy elektronicznej. Urządzenie Sanyo Semicon było producentem urządzeń półprzewodnikowych, w tym diod, tranzystorów i innych komponentów do elektroniki użytkowej, motoryzacyjnej i przemysłowej. Firma została założona w 1970 roku i miała siedzibę w Osace w Japonii.

Urządzenie Sanyo Semicon było znane z wysokiej jakości produktów i zaangażowania w zaspokajanie potrzeb swoich klientów. Firma koncentrowała się na badaniach i rozwoju i była zaangażowana w rozwój nowych technologii i produktów dla przemysłu półprzewodnikowego. Produkty Sanyo Semicon Device były szeroko stosowane w różnych aplikacjach i pomogły wesprzeć rozwój branży elektronicznej.

W 2010 r. Sanyo Electric został przejęty przez Panasonic Corporation, wiodącą globalną firmę elektroniczną. W rezultacie urządzenie Sanyo Semicon stało się spółką zależną Panasonic i zostało zintegrowane z działalnością półprzewodników. Przejęcie pozwoliło Panasonicowi rozszerzyć portfel produktów i ofertę na rynku półprzewodnikowym i jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję w branży elektronicznej.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com