Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N4104 Arkusz danych (PDF) - Micro Commercial Components

1N4104 Datasheet PDF - Micro Commercial Components
Numer części 1N4104
Pobierz  1N4104 Pobierz

Rozmiar pliku   265.53 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  MCC [Micro Commercial Components]
Strona internetowa  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Szczegółowy opis 500mW Silicon Zener Diodes

1N4104 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
1N4104 Datasheet PDF - Micro Commercial Components

Numer części 1N4104
Pobierz  1N4104 Click to download

Rozmiar pliku   265.53 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  MCC [Micro Commercial Components]
Strona internetowa  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Szczegółowy opis 500mW Silicon Zener Diodes

1N4104 Arkusz danych (HTML) - Micro Commercial Components

1N4104 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components 1N4104 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components 1N4104 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components 1N4104 Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components 1N4104 Datasheet HTML 5Page - Micro Commercial Components

1N4104 Szczegóły Produktu

Features

• Zener Voltage Range = 1.8V to 47V

• Double Slug Type Construction

• Metallurgical Bonded Construction

• Lead Free Finish/Rohs Compliant (Note1) ("P"Suffix designates Compliant. See ordering information)

• Moisture Sensitivity: Level 1



 




Podobny numer części - 1N4104

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Compensated Deuices Inc...
1N4104 CDI-DIODE-1N4104 Datasheet
98Kb / 2P
   LOW CURRENT OPERATION AT 250 uA
logo
Micro Commercial Compon...
1N4104 MCC-1N4104 Datasheet
201Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Knox Semiconductor, Inc
1N4104 KNOX-1N4104 Datasheet
37Kb / 1P
   LOW LEVEL ZENER DIODES LOW CURRENT: 250關A - LOW NOISE
logo
Microsemi Corporation
1N4104 MICROSEMI-1N4104 Datasheet
86Kb / 2P
   SILICON 500mA LOW NOISE ZENER DIODES
1N4104 MICROSEMI-1N4104 Datasheet
109Kb / 2P
   SILICON 400mA LOW NOISE ZENER DIODES
More results


Podobny opis - 1N4104

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Microsemi Corporation
1N753A MICROSEMI-1N753A Datasheet
75Kb / 2P
   SILICON 500MW ZENER DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
MMSZ4678-TP MCC-MMSZ4678-TP Datasheet
346Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
LLZ2V4 MCC-LLZ2V4 Datasheet
630Kb / 6P
   500mW Silicon Zener Diodes
DL4678 MCC-DL4678 Datasheet
432Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Digitron Semiconductors
1N957B DIGITRON-1N957B Datasheet
196Kb / 3P
   500mW SILICON ZENER DIODES
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N746 JGD-1N746 Datasheet
199Kb / 2P
   500mW SILICON ZENER DIODES
logo
Shanghai Lunsure Electr...
BZX79C2V4 CHENYI-BZX79C2V4 Datasheet
97Kb / 4P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Micro Commercial Compon...
1N4614 MCC-1N4614_12 Datasheet
201Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
MMSZ4678 MCC-MMSZ4678_16 Datasheet
306Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
1N4678 MCC-1N4678_11 Datasheet
214Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com