Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PHMB600A6 Arkusz danych (PDF) - Nihon Inter Electronics Corporation

PHMB600A6 Datasheet PDF - Nihon Inter Electronics Corporation
Numer części PHMB600A6_1
Pobierz  PHMB600A6 Pobierz

Rozmiar pliku   150.37 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Strona internetowa  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation
Szczegółowy opis 600 A 600 V

PHMB600A6 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
PHMB600A6 Datasheet PDF - Nihon Inter Electronics Corporation

Numer części PHMB600A6_1
Pobierz  PHMB600A6 Click to download

Rozmiar pliku   150.37 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Strona internetowa  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation
Szczegółowy opis 600 A 600 V

PHMB600A6 Arkusz danych (HTML) - Nihon Inter Electronics Corporation

PHMB600A6_1 Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation PHMB600A6_1 Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation PHMB600A6_1 Datasheet HTML 3Page - Nihon Inter Electronics Corporation PHMB600A6_1 Datasheet HTML 4Page - Nihon Inter Electronics Corporation



Podobny numer części - PHMB600A6_1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nihon Inter Electronics...
PHMB600A6 NIEC-PHMB600A6 Datasheet
108Kb / 3P
   IGBT MODULE Single 600A 600V
More results


Podobny opis - PHMB600A6_1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nihon Inter Electronics...
PDMB50A6 NIEC-PDMB50A6_1 Datasheet
147Kb / 4P
   50 A 600 V
PDMB75A6 NIEC-PDMB75A6_1 Datasheet
142Kb / 4P
   75 A 600 V
PHMB400A6 NIEC-PHMB400A6_1 Datasheet
146Kb / 4P
   400 A 600 V
PDMB300A6 NIEC-PDMB300A6_1 Datasheet
149Kb / 4P
   300 A 600 V
PHMB300A6 NIEC-PHMB300A6_1 Datasheet
139Kb / 4P
   300 A 600 V
PDMB400A6 NIEC-PDMB400A6_1 Datasheet
147Kb / 4P
   400 A 600 V
PDMB200A6 NIEC-PDMB200A6_1 Datasheet
156Kb / 4P
   200 A 600 V
logo
Eaton All Rights Reserv...
1BS104 EATON-1BS104 Datasheet
492Kb / 2P
   1BS104 modular fuse block, 600 V, 600 A
logo
STMicroelectronics
STGD10NC60S STMICROELECTRONICS-STGD10NC60S Datasheet
1Mb / 18P
   10 A, 600 V fast IGBT
December 2010 Rev 2
logo
ON Semiconductor
RURG3060-F085 ONSEMI-RURG3060-F085 Datasheet
5Mb / 7P
   Ultrafast Rectifier 30 A, 600 V
March, 2020 - Rev. 4
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com