Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AMEPR30-5070AZ Arkusz danych (PDF) - AIMTEC

AMEPR30-5070AZ Datasheet PDF - AIMTEC
Numer części AMEPR30-5070AZ
Pobierz  AMEPR30-5070AZ Pobierz

Rozmiar pliku   712.44 Kbytes
Page   13 Pages
Producent  AIMTEC [AIMTEC]
Strona internetowa  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC
Szczegółowy opis up to 2.5A | AC-DC LED driver

AMEPR30-5070AZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
AMEPR30-5070AZ Datasheet PDF - AIMTEC

Numer części AMEPR30-5070AZ
Pobierz  AMEPR30-5070AZ Click to download

Rozmiar pliku   712.44 Kbytes
Page   13 Pages
Producent  AIMTEC [AIMTEC]
Strona internetowa  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC
Szczegółowy opis up to 2.5A | AC-DC LED driver

AMEPR30-5070AZ Arkusz danych (HTML) - AIMTEC

Back Button AMEPR30-5070AZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AMEPR30-5070AZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AMEPR30-5070AZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AMEPR30-5070AZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AMEPR30-5070AZ Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AMEPR30-5070AZ Datasheet HTML 6Page - AIMTEC AMEPR30-5070AZ Datasheet HTML 7Page - AIMTEC AMEPR30-5070AZ Datasheet HTML 8Page - AIMTEC AMEPR30-5070AZ Datasheet HTML 9Page - AIMTEC AMEPR30-5070AZ Datasheet HTML 10Page - AIMTEC Next Button 



Podobny numer części - AMEPR30-5070AZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AMEPR30-5070AZ AIMTEC-AMEPR30-5070AZ Datasheet
1Mb / 15P
   AC-DC Constant Current or Constant Voltage LED Driver
AMEPR30-5070AZ AIMTEC-AMEPR30-5070AZ Datasheet
1Mb / 15P
   up to 2.5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
More results


Podobny opis - AMEPR30-5070AZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AMEOR30-5070AZ AIMTEC-AMEOR30-5070AZ Datasheet
960Kb / 14P
   up to 2.5A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEOR30C-AZ AIMTEC-AMEOR30C-AZ_16 Datasheet
853Kb / 17P
   up to 2.5A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEOR30-AZ AIMTEC-AMEOR30-AZ_16 Datasheet
762Kb / 15P
   up to 2.5A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEPR30-AZ AIMTEC-AMEPR30-AZ_13 Datasheet
884Kb / 14P
   up to 2.5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMEPR30C-5070AZ AIMTEC-AMEPR30C-5070AZ_15 Datasheet
760Kb / 17P
   up to 2.5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMEPR30-5070AZ AIMTEC-AMEPR30-5070AZ Datasheet
1Mb / 15P
   up to 2.5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMEPR25D-24100AZ AIMTEC-AMEPR25D-24100AZ_16 Datasheet
212Kb / 4P
   up to 1A | AC-DC LED Driver
AMEPR30D-5070AZ-U AIMTEC-AMEPR30D-5070AZ-U Datasheet
505Kb / 5P
   up to 2A | AC-DC LED driver
AMER60N-42130Z AIMTEC-AMER60N-42130Z Datasheet
819Kb / 7P
   up to 1600mA | AC-DC LED driver
AMEPR50N-42100Z AIMTEC-AMEPR50N-42100Z Datasheet
549Kb / 6P
   up to 1150mA | AC-DC LED driver
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com