Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SM109 Arkusz danych (PDF) - Frontier Electronics.

SM109 Datasheet PDF - Frontier Electronics.
Numer części SM109
Pobierz  SM109 Pobierz

Rozmiar pliku   126.5 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Strona internetowa  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Szczegółowy opis 1A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS

SM109 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SM109 Datasheet PDF - Frontier Electronics.

Numer części SM109
Pobierz  SM109 Click to download

Rozmiar pliku   126.5 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Strona internetowa  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Szczegółowy opis 1A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS

SM109 Arkusz danych (HTML) - Frontier Electronics.

SM109 Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. SM109 Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics.

SM109 Szczegóły Produktu

FEATURES
   EXTREMELY LOW VF
   LOW STORED CHARGE, MAJORITY CARRIER CONDUCTION
   LOW POWER LOSS / HIGH EFFICIENCY
   UL 94V-0 FLAME RETARDANT EPOXY MOLDING COMPOUND

MECHANICAL DATA
CASE: TRANSFER MOLDED, MELF, DIMENSIONS IN INCHES AND (MILLIMETERS)
TERMINALS: SOLDERABLE PER MIL-STD-750, METHOD 2026
POLARITY: CATHODE INDICATED BY COLOR BAND
WEIGHT: 0.135 GRAMS




Podobny numer części - SM109

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Frontier Electronics.
SM109-LFR FRONTIER-SM109-LFR Datasheet
126Kb / 2P
   1A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
List of Unclassifed Man...
SM109.SA ETC2-SM109.SA Datasheet
3Mb / 4P
   General Purpose Tweezers
logo
RF Monolithics, Inc
SM10996-14 RFM-SM10996-14 Datasheet
15Kb / 1P
   14-Terminal Surface-Mount Case 10.9 X 9.6 mm Nominal Footprint
More results


Podobny opis - SM109

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Frontier Electronics.
FM120-N FRONTIER-FM120-N Datasheet
119Kb / 2P
   1A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Chip Integration Techno...
B120W CITC-B120W Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B140WS CITC-B140WS Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12A CITC-SK12A Datasheet
152Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12AS CITC-SK12AS Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12B CITC-SK12B Datasheet
96Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SL12A CITC-SL12A Datasheet
91Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SLS12B CITC-SLS12B Datasheet
91Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B120LWG-S CITC-B120LWG-S Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SKL16ASG CITC-SKL16ASG Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SLL12AS CITC-SLL12AS Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com