Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADR395 Arkusz danych (PDF) - Analog Devices

ADR395 Datasheet PDF - Analog Devices
Numer części ADR395
Pobierz  ADR395 Pobierz

Rozmiar pliku   541.22 Kbytes
Page   24 Pages
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Szczegółowy opis 2.7 V to 5.5 V, <100 關A, 8-/10-/12-Bit nanoDAC

ADR395 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ADR395 Datasheet PDF - Analog Devices

Numer części ADR395
Pobierz  ADR395 Click to download

Rozmiar pliku   541.22 Kbytes
Page   24 Pages
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Szczegółowy opis 2.7 V to 5.5 V, <100 關A, 8-/10-/12-Bit nanoDAC

ADR395 Arkusz danych (HTML) - Analog Devices

Back Button ADR395 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADR395 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADR395 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADR395 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADR395 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADR395 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADR395 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADR395 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADR395 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADR395 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button 



Podobny numer części - ADR395

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADR395 AD-ADR395 Datasheet
402Kb / 20P
   Precision Low Drift 2.048 V/2.5 V/4.096 V/ 5.0 V SOT-23 Reference with Shutdown
Rev. F
ADR395 AD-ADR395 Datasheet
495Kb / 33P
   Complete Dual, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, Bipolar Voltage Output DACs
Rev. PrA
ADR395 AD-ADR395 Datasheet
1Mb / 48P
   Quad-Channel, 12-Bit, Serial Input, 4 mA to 20 mA
REV. B
ADR395 AD-ADR395 Datasheet
1Mb / 44P
   Quad-Channel, 12-Bit, Serial Input, 4 mA to 20 mA Output
REV. B
ADR395 AD-ADR395 Datasheet
431Kb / 20P
   Micropower, Low Noise Precision Voltage References with Shutdown
Rev. H
More results


Podobny opis - ADR395

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD5621AKSZ AD-AD5621AKSZ Datasheet
466Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, <100 關A, 8-/10-/12-Bit nanoDAC, SPI Interface in LFCSP and SC70
Rev. G
AD5601 AD-AD5601_13 Datasheet
466Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, <100 關A, 8-/10-/12-Bit nanoDAC, SPI Interface in LFCSP and SC70
Rev. G
AD5601 AD-AD5601 Datasheet
599Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, <100 UA, 8-/10-/12-Bit nanoDAC D/A, SPI Interface, SC70 Package
Rev. PrC
AD5601 AD-AD5601_15 Datasheet
466Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 100 A, 8-/10-/12-Bit nanoDAC, SPI Interface in LFCSP and SC70
Rev. G
AD5611 AD-AD5611_15 Datasheet
466Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 100 A, 8-/10-/12-Bit nanoDAC, SPI Interface in LFCSP and SC70
Rev. G
AD5621 AD-AD5621_15 Datasheet
466Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 100 A, 8-/10-/12-Bit nanoDAC, SPI Interface in LFCSP and SC70
Rev. G
AD5602 AD-AD5602 Datasheet
563Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, <100 uA, 8-/10-/12-Bit nanoDACs with
REV. B
logo
Texas Instruments
TLV5629IPWG4 TI1-TLV5629IPWG4 Datasheet
915Kb / 22P
[Old version datasheet]   8-CHANNEL, 12-/10-/8-BIT, 2.7-V TO 5.5-V LOW POWER
logo
Analog Devices
AD5641 AD-AD5641 Datasheet
572Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, <100 uA, 14-Bit nanoDAC D/A in SC70 Package
Rev. PrC
AD5663 AD-AD5663_15 Datasheet
725Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 250 A, Rail-to-Rail Output, Dual 16-Bit nanoDAC
REV. 0
More results




O Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) to spółka giełdowa, która projektuje, rozwija i produkuje obwody zintegrowane o wysokiej wydajności, mieszane i cyfrowe przetwarzanie sygnałów (DSP) (ICS).
Firma została założona w 1965 roku i ma siedzibę w Norwood w stanie Massachusetts.
ADI obsługuje szeroką gamę branż, w tym lotniska i obronę, motoryzację, komunikację, konsumenckie, przemysłowe, medyczne i testowe i pomiarowe.
Portfolio produktów firmy obejmuje między innymi konwertery danych, wzmacniacze i komparatory, ICS zarządzania energią, mikrokontrolery, czujniki i częstotliwość radiową (RF) oraz komponenty mikrofalowe.
ADI jest poświęcone innowacjom i zadowoleniu klientów i jest zaangażowana w dostarczanie swoim klientom wysokiej jakości, niezawodne rozwiązania w celu zaspokojenia ich potrzeb.
Koncentrując się na efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju, ADI jest liderem w branży analogowej i mieszanej sygnału IC, kierując postępami technologicznymi i zapewniając innowacyjne rozwiązania najtrudniejszych problemów na świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com