Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD9N25TM Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD9N25TM Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQD9N25TM
Pobierz  FQD9N25TM Pobierz

Rozmiar pliku   752.35 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 250V N-Channel MOSFET

FQD9N25TM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQD9N25TM Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD9N25TM
Pobierz  FQD9N25TM Click to download

Rozmiar pliku   752.35 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 250V N-Channel MOSFET

FQD9N25TM Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD9N25TM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD9N25TM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD9N25TM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD9N25TM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD9N25TM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD9N25TM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD9N25TM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD9N25TM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQD9N25TM Szczegóły Produktu

Description
This N-Channel enhancement mode power MOSFET is produced using Fairchild Semiconductor’s proprietary planar stripe and DMOS technology. This advanced MOSFET technology has been especially tailored to reduce on-state resistance, and to provide superior switching performance and high avalanche energy strength. These devices are suitable for switched mode power supplies, active power factor correction (PFC), and electronic lamp ballasts.

Features
• 7.4 A, 250 V, RDS(on) = 420 mΩ (Max.) @VGS = 10 V, ID = 3.7 A
• Low Gate Charge (Typ. 15.5 nC)
• Low Crss (Typ. 15 pF)
• 100% Avalanche Tested




Podobny numer części - FQD9N25TM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD9N25 FAIRCHILD-FQD9N25 Datasheet
724Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQD9N25 FAIRCHILD-FQD9N25 Datasheet
927Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 250 V, 7.4A, 420廓
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD9N25 ISC-FQD9N25 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
More results


Podobny opis - FQD9N25TM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDB33N25 FAIRCHILD-FDB33N25 Datasheet
688Kb / 2P
   250V N-Channel MOSFET
FQB9N25C FAIRCHILD-FQB9N25C Datasheet
869Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF8N25 FAIRCHILD-FQPF8N25 Datasheet
623Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQAF16N25 FAIRCHILD-FQAF16N25 Datasheet
715Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF27N25 FAIRCHILD-FQPF27N25 Datasheet
765Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRF654B FAIRCHILD-IRF654B Datasheet
867Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
IRFP244B FAIRCHILD-IRFP244B Datasheet
688Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW634B FAIRCHILD-IRFW634B Datasheet
649Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW644B FAIRCHILD-IRFW644B Datasheet
685Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRF614B FAIRCHILD-IRF614B Datasheet
855Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
FQB8N25 FAIRCHILD-FQB8N25 Datasheet
593Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com