Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

74ALVCH162374 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

74ALVCH162374 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części 74ALVCH162374
Pobierz  74ALVCH162374 Pobierz

Rozmiar pliku   94.19 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold and 26??Series Resistors in Outputs

74ALVCH162374 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
74ALVCH162374 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części 74ALVCH162374
Pobierz  74ALVCH162374 Click to download

Rozmiar pliku   94.19 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold and 26??Series Resistors in Outputs

74ALVCH162374 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

74ALVCH162374 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74ALVCH162374 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74ALVCH162374 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74ALVCH162374 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74ALVCH162374 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74ALVCH162374 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor

74ALVCH162374 Szczegóły Produktu

General Description
The ALVCH162374 contains sixteen non-inverting D-type flip-flops with 3-STATE outputs and is intended for bus oriented applications. The device is byte controlled. A buffered clock (CP) and output enable (OE) are common to each byte and can be shorted together for full 16-bit operation.

Features
■ 1.65V to 3.6V VCC supply operation
■ 3.6V tolerant control inputs and outputs
■ Bushold data inputs eliminates the need for external pull-up/pull-down resistors
■ 26Ω series resistors in outputs
■ tPD (CLK to On)
    4.6 ns max for 3.0V to 3.6V VCC
    5.4 ns max for 2.3V to 2.7V VCC
    9.6 ns max for 1.65V to 1.95V VCC
■ Uses patented noise/EMI reduction circuitry
■ Latch-up conforms to JEDEC JED78
■ ESD performance: Human body model > 2000V Machine model > 200V




Podobny numer części - 74ALVCH162374

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
74ALVCH162374PAG RENESAS-74ALVCH162374PAG Datasheet
243Kb / 7P
   3.3V CMOS 16-BIT EDGE- TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS AND BUS-HOLD
JULY 2009
More results


Podobny opis - 74ALVCH162374

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
74LCXH162374 FAIRCHILD-74LCXH162374 Datasheet
207Kb / 11P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold and 26??Series Resistors in Outputs
74VCXH162374 FAIRCHILD-74VCXH162374 Datasheet
86Kb / 7P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold and 26廓 Series Resistors in Outputs
74LCXH16374 FAIRCHILD-74LCXH16374 Datasheet
204Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCXH16374FT TOSHIBA-TC74VCXH16374FT Datasheet
217Kb / 14P
   Low-Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
TC74VCXH162374FT TOSHIBA-TC74VCXH162374FT Datasheet
176Kb / 13P
   Low-Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
logo
Fairchild Semiconductor
74ALVC162374 FAIRCHILD-74ALVC162374 Datasheet
95Kb / 6P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26??Series Resistors in Outputs
74VCXH16374 FAIRCHILD-74VCXH16374 Datasheet
174Kb / 11P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
74ALVCH16374 FAIRCHILD-74ALVCH16374 Datasheet
97Kb / 7P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
74LCXH16374 FAIRCHILD-74LCXH16374_05 Datasheet
210Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
74VCX162374 FAIRCHILD-74VCX162374 Datasheet
151Kb / 7P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26廓 Series Resistors in Outputs
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com