Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ARS254 Arkusz danych (PDF) - Kwang Myoung I.S. CO.,LTD

ARS254 Datasheet PDF - Kwang Myoung I.S. CO.,LTD
Numer części ARS254
Pobierz  ARS254 Pobierz

Rozmiar pliku   189.05 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  KISEMICONDUCTOR [Kwang Myoung I.S. CO.,LTD]
Strona internetowa  http://www.kmis.co.kr/
Logo KISEMICONDUCTOR - Kwang Myoung I.S. CO.,LTD
Szczegółowy opis BUTTON DIODES VOLTAGE RANGE 100 TO 600 VOLTSCURRENT 25AMPS

ARS254 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ARS254 Datasheet PDF - Kwang Myoung I.S. CO.,LTD

Numer części ARS254
Pobierz  ARS254 Click to download

Rozmiar pliku   189.05 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  KISEMICONDUCTOR [Kwang Myoung I.S. CO.,LTD]
Strona internetowa  http://www.kmis.co.kr/
Logo KISEMICONDUCTOR - Kwang Myoung I.S. CO.,LTD
Szczegółowy opis BUTTON DIODES VOLTAGE RANGE 100 TO 600 VOLTSCURRENT 25AMPS

ARS254 Arkusz danych (HTML) - Kwang Myoung I.S. CO.,LTD

ARS254 Datasheet HTML 1Page - Kwang Myoung I.S. CO.,LTD ARS254 Datasheet HTML 2Page - Kwang Myoung I.S. CO.,LTD

ARS254 Szczegóły Produktu

VOLTAGE RANGE 100 TO 600 VOLTS

CURRENT 25AMPS



Features

Low leakage

Low forward voltage drop

High current capability

High forward surge current capability



Mechanical Data

Case: transfer molded plastic

Technology: vcauum soldered

Polarity: color ring denotes cathode

Lead: Plated lead, solderable per MIL-STD-202E method 20

Mounting position: Any

Weigth: AR 1.80 grams, ARS 1.60 grams




Podobny numer części - ARS254

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
ARS254 BILIN-ARS254 Datasheet
207Kb / 2P
   AUTOMOTIVE RECTIFIER
logo
TAITRON Components Inco...
ARS254 TAITRON-ARS254 Datasheet
130Kb / 4P
   25A Automotive Rectifiers
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
ARS254 MIC-ARS254 Datasheet
39Kb / 2P
   BUTTON AUTOMOTIVE RECTIFIER
logo
Shanghai Lunsure Electr...
ARS254 CHENYI-ARS254 Datasheet
151Kb / 2P
   BUTTON DIODES
logo
Won-Top Electronics
ARS2540 WTE-ARS2540 Datasheet
20Kb / 2P
   40A GLASS PASSIVATED AVALANCHE BUTTON DIODE
More results


Podobny opis - ARS254

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ZP Semiconductor
ARL2502 ZPSEMI-ARL2502 Datasheet
201Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 100 TO 1200 VOLTS CURRENT 25AMPS
ARL2504 ZPSEMI-ARL2504 Datasheet
201Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 100 TO 1200 VOLTS CURRENT 25AMPS
ARL2501 ZPSEMI-ARL2501 Datasheet
201Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 100 TO 1200 VOLTS CURRENT 25AMPS
logo
Yea Shin Technology Co....
SF801F YEASHIN-SF801F Datasheet
41Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts 8.0 Amperes
SF801 YEASHIN-SF801 Datasheet
41Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts 8.0 Amperes
SF1001FCT YEASHIN-SF1001FCT Datasheet
86Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts 10.0 Amperes
SF1001CT YEASHIN-SF1001CT Datasheet
67Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts 10.0 Amperes
SF1001 YEASHIN-SF1001 Datasheet
38Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts 10.0 Amperes
logo
Dc Components
DCR72-3 DCCOM-DCR72-3 Datasheet
35Kb / 1P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SENSITIVE GATE SILICON CONTROLLED RECTIFIERS VOLTAGE RANGE - 100 to 600 Volts
DCR100-3 DCCOM-DCR100-3 Datasheet
216Kb / 1P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SENSITIVE GATE SILICON CONTROLLED RECTIFIERS VOLTAGE RANGE - 100 to 600 Volts
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com