Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD827JR-16 Arkusz danych (PDF) - Analog Devices

AD827JR-16 Datasheet PDF - Analog Devices
Numer części AD827JR-16
Pobierz  AD827JR-16 Pobierz

Rozmiar pliku   228.53 Kbytes
Page   12 Pages
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Szczegółowy opis High Speed, Low Power Dual Op Amp

AD827JR-16 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
AD827JR-16 Datasheet PDF - Analog Devices

Numer części AD827JR-16
Pobierz  AD827JR-16 Click to download

Rozmiar pliku   228.53 Kbytes
Page   12 Pages
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Szczegółowy opis High Speed, Low Power Dual Op Amp

AD827JR-16 Arkusz danych (HTML) - Analog Devices

Back Button AD827JR-16 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD827JR-16 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD827JR-16 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD827JR-16 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD827JR-16 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD827JR-16 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD827JR-16 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD827JR-16 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD827JR-16 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD827JR-16 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button 

AD827JR-16 Szczegóły Produktu

PRODUCT DESCRIPTION
The AD827 is a dual version of Analog Devices’ industry standard AD847 op amp. Like the AD847, it provides high speed, low power performance at low cost. The AD827 achieves a 300 V/µs slew rate and 50 MHz unity-gain bandwidth while consuming only 100 mW when operating from ±5 volt power supplies. Performance is specified for operation using ±5 V to ±15 V power supplies.

FEATURES
   High Speed
     50 MHz Unity Gain Stable Operation
     300 V/ms Slew Rate
     120 ns Settling Time
     Drives Unlimited Capacitive Loads
   Excellent Video Performance
     0.04% Differential Gain @ 4.4 MHz
     0.198 Differential Phase @ 4.4 MHz
   Good DC Performance
     2 mV max Input Offset Voltage
     15 mV/8C Input Offset Voltage Drift
     Available in Tape and Reel in Accordance with EIA-481A Standard
   Low Power
      Only 10 mA Total Supply Current for Both Amplifiers
      5 V to 15 V Supplies




Podobny numer części - AD827JR-16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD827JR-REEL AD-AD827JR-REEL Datasheet
336Kb / 8P
   High Speed, Low Power Dual Op Amp
REV. B
AD827JR-REEL AD-AD827JR-REEL Datasheet
214Kb / 12P
   High Speed, Low Power Dual Op Amp
REV. C
AD827JR-REEL AD-AD827JR-REEL Datasheet
247Kb / 13P
   High Speed, Low Power Dual Op Amp
More results


Podobny opis - AD827JR-16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD827 AD-AD827 Datasheet
336Kb / 8P
   High Speed, Low Power Dual Op Amp
REV. B
AD827JNZ AD-AD827JNZ Datasheet
228Kb / 12P
   High Speed, Low Power Dual Op Amp
REV. C
AD827 AD-AD827_15 Datasheet
228Kb / 12P
   High Speed, Low Power Dual Op Amp
REV. C
AD827 AD-AD827_17 Datasheet
247Kb / 13P
   High Speed, Low Power Dual Op Amp
AD827 AD-AD827_02 Datasheet
214Kb / 12P
   High Speed, Low Power Dual Op Amp
REV. C
AD8022 AD-AD8022_05 Datasheet
370Kb / 16P
   Dual High Speed, Low Noise Op Amp
REV. B
AD8022 AD-AD8022_15 Datasheet
527Kb / 17P
   Dual High Speed, Low Noise Op Amp
REV. C
AD847 AD-AD847 Datasheet
241Kb / 12P
   High Speed, Low Power Monolithic Op Amp
REV. F
AD847JNZ AD-AD847JNZ Datasheet
245Kb / 12P
   High Speed, Low Power Monolithic Op Amp
REV. F
AD849 AD-AD849_15 Datasheet
251Kb / 8P
   High Speed, Low Power Monolithic Op Amp
REV. B
More results




O Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) to spółka giełdowa, która projektuje, rozwija i produkuje obwody zintegrowane o wysokiej wydajności, mieszane i cyfrowe przetwarzanie sygnałów (DSP) (ICS).
Firma została założona w 1965 roku i ma siedzibę w Norwood w stanie Massachusetts.
ADI obsługuje szeroką gamę branż, w tym lotniska i obronę, motoryzację, komunikację, konsumenckie, przemysłowe, medyczne i testowe i pomiarowe.
Portfolio produktów firmy obejmuje między innymi konwertery danych, wzmacniacze i komparatory, ICS zarządzania energią, mikrokontrolery, czujniki i częstotliwość radiową (RF) oraz komponenty mikrofalowe.
ADI jest poświęcone innowacjom i zadowoleniu klientów i jest zaangażowana w dostarczanie swoim klientom wysokiej jakości, niezawodne rozwiązania w celu zaspokojenia ich potrzeb.
Koncentrując się na efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju, ADI jest liderem w branży analogowej i mieszanej sygnału IC, kierując postępami technologicznymi i zapewniając innowacyjne rozwiązania najtrudniejszych problemów na świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com