Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

GA355DR7GC472KY02L Arkusz danych (PDF) - Murata Manufacturing Co., Ltd.

GA355DR7GC472KY02L Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Numer części GA355DR7GC472KY02L
Pobierz  GA355DR7GC472KY02L Pobierz
Rozmiar pliku   44.91 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Szczegółowy opis X1/Y2 Class Certified Products

GA355DR7GC472KY02L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
GA355DR7GC472KY02L Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.

Numer części GA355DR7GC472KY02L
Pobierz  GA355DR7GC472KY02L Click to download

Rozmiar pliku   44.91 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Szczegółowy opis X1/Y2 Class Certified Products

GA355DR7GC472KY02L Arkusz danych (HTML) - Murata Manufacturing Co., Ltd.


GA355DR7GC472KY02L Szczegóły Produktu

■ Features
1. Chip monolithic ceramic capacitor (certified as conforming to safety standards) for AC lines.
2. A new monolithic structure for small, high capacitance capable of operating at high voltage levels.
3. Compared to lead type capacitors, this new capacitor is greatly downsized and low-profiled to 1/10 or less in volume, and 1/4 or less in height.
4. The type GC can be used as an X1-class and Y2-class capacitor, line-by-pass capacitor of UL1414.
5. +125 degree C guaranteed.
6. Only for reflow soldering.

■ Applications
1. Ideal for use as Y capacitor or X capacitor for various switching power supplies
2. Ideal for modem applications




Podobny numer części - GA355DR7GC472KY02L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Murata Manufacturing Co...
GA355DR7GC472KY02 MURATA-GA355DR7GC472KY02 Datasheet
355Kb / 1P
capacitor data sheet
More results


Podobny opis - GA355DR7GC472KY02L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
F1710 VISHAY-F1710 Datasheet
79Kb / 2P
AC-Capacitors, Suppression Capacitors Class Y2 (X1) AC 305V (MKT)
Revision 03-Oct-02
logo
RFE international
5SB101KT252A67 RFE-5SB101KT252A67 Datasheet
71Kb / 1P
CERAMIC CAPACITORS CLASS 5 Series: AC X1, Y1 & Y2 Capacitors
logo
Vishay Siliconix
WYO VISHAY-WYO Datasheet
327Kb / 3P
Ceramic AC Capacitors Class X1, 440 VAC/Class Y2, 250 VAC
Revision: 31-Jan-06
VY2102M29Y5US63V7 VISHAY-VY2102M29Y5US63V7 Datasheet
150Kb / 7P
AC Line Rated Disc Capacitors Class X1, 440 VAC, Class Y2, 300 VAC
Revision: 08-Mar-12
VY2222M35Y5US63V0 VISHAY-VY2222M35Y5US63V0 Datasheet
150Kb / 7P
AC Line Rated Disc Capacitors Class X1, 440 VAC, Class Y2, 300 VAC
Revision: 08-Mar-12
VY2222M35Y5UG63V7 VISHAY-VY2222M35Y5UG63V7 Datasheet
150Kb / 7P
AC Line Rated Disc Capacitors Class X1, 440 VAC, Class Y2, 300 VAC
Revision: 08-Mar-12
VY2222M35Y5US63V7 VISHAY-VY2222M35Y5US63V7 Datasheet
150Kb / 7P
AC Line Rated Disc Capacitors Class X1, 440 VAC, Class Y2, 300 VAC
Revision: 08-Mar-12
WYO VISHAY-WYO_V01 Datasheet
166Kb / 5P
EMI Suppression Capacitor, Ceramic Disc, Class X1, 440 VAC, Class Y2, 250 VAC
01-Jan-2022
logo
Kemet Corporation
R41BI233000T0MV106 KEMET-R41BI233000T0MV106 Datasheet
1Mb / 21P
R41B, THB GradeIIIB, Class X1/Y2, 350 VAC, 125°C
12/3/2021
logo
Vishay Siliconix
30LV VISHAY-30LV Datasheet
169Kb / 9P
EMI Suppression Capacitor, Ceramic Disc, Class X1, 400 VAC, Class Y2, 300 VAC
01-Jan-2022
More results




O Murata Manufacturing Co., Ltd.


Murata Manufacturing Co., Ltd. to japońska międzynarodowa firma elektroniczna z siedzibą w Nagaokakyo, Kioto, Japonia.
Firma została założona w 1944 roku i od tego czasu stała się wiodącym producentem komponentów elektronicznych, w tym kondensatorów ceramicznych, modułów komunikacji bezprzewodowej i czujników.
Murata oferuje również szeroką gamę innych produktów i rozwiązań, takich jak systemy zarządzania akumulatorami, zasilacze i systemy pozyskiwania energii.
Firma działa na całym świecie i ma silną reputację jakości i innowacji w branży elektronicznej.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com