Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDD6632 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD6632 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FDD6632
Pobierz  FDD6632 Pobierz

Rozmiar pliku   241.74 Kbytes
Page   11 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel Logic Level UltraFET Trench Power MOSFET 30V, 9A, 90m?

FDD6632 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FDD6632 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FDD6632
Pobierz  FDD6632 Click to download

Rozmiar pliku   241.74 Kbytes
Page   11 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel Logic Level UltraFET Trench Power MOSFET 30V, 9A, 90m?

FDD6632 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

Back Button FDD6632 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6632 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6632 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6632 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6632 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD6632 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD6632 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD6632 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD6632 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDD6632 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button 

FDD6632 Szczegóły Produktu

General Description

This device employs a new advanced trench MOSFET technology and features low gate charge while maintaining low on-resistance. Optimized for switching applications, this device improves the overall efficiency of DC/DC converters and allows operation to higher switching frequencies. Formerly developmental type 83317



Features

• Fast switching

• rDS(ON) = 0.058Ω (Typ), VGS = 10V, ID = 9A

• rDS(ON) = 0.090Ω (Typ), VGS = 4.5V, ID = 6A

• Qg(TOT) (Typ) = 2.6nC, VGS = 5V

• Qgd (Typ) = 0.8nC

• CISS (Typ) = 255pF



Applications

• DC/DC converters



 




Podobny numer części - FDD6632

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6632 FAIRCHILD-FDD6632 Datasheet
267Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET짰 Trench Power MOSFET 30V, 9A, 70m?
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD6632 ISC-FDD6632 Datasheet
351Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6632 FAIRCHILD-FDD6632_04 Datasheet
267Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET짰 Trench Power MOSFET 30V, 9A, 70m?
More results


Podobny opis - FDD6632

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6632 FAIRCHILD-FDD6632_04 Datasheet
267Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET짰 Trench Power MOSFET 30V, 9A, 70m?
ISL9N322AD3ST FAIRCHILD-ISL9N322AD3ST Datasheet
135Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET Trench MOSFET 30V, 20A, 0.022 ?
ISL9N308AD3 FAIRCHILD-ISL9N308AD3 Datasheet
273Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET Trench Power MOSFETs 30V, 50A, 8m?
ISL9N304AP3 FAIRCHILD-ISL9N304AP3 Datasheet
195Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET Trench MOSFETs 30V, 75A, 4.5m?
ISL9N303AP3 FAIRCHILD-ISL9N303AP3 Datasheet
269Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET Trench MOSFETs 30V, 75A, 3.2m?
ISL9N308AP3 FAIRCHILD-ISL9N308AP3 Datasheet
140Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET Trench MOSFETs 30V, 75A, 8m ?
ISL9N7030BLP3 FAIRCHILD-ISL9N7030BLP3 Datasheet
197Kb / 10P
   30V, 0.009 Ohm, 75A, N-Channel Logic Level UltraFET Trench Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
HUF76113SK8 INTERSIL-HUF76113SK8 Datasheet
384Kb / 11P
   6.5A, 30V, 0.030 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76132SK8 INTERSIL-HUF76132SK8 Datasheet
123Kb / 11P
   11.5A, 30V, 0.0115 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76121SK8 INTERSIL-HUF76121SK8 Datasheet
124Kb / 11P
   8A, 30V, 0.023 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com