Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDZ206P Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDZ206P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FDZ206P
Pobierz  FDZ206P Pobierz

Rozmiar pliku   219.74 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis P-Channel 2.5V Specified PowerTrench

FDZ206P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FDZ206P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FDZ206P
Pobierz  FDZ206P Click to download

Rozmiar pliku   219.74 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis P-Channel 2.5V Specified PowerTrench

FDZ206P Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDZ206P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDZ206P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDZ206P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDZ206P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDZ206P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor

FDZ206P Szczegóły Produktu

General Description
Combining Fairchild’s advanced 2.5V specified PowerTrench process with state of the art BGA packaging, the FDZ206P minimizes both PCB space and rDS(on). This BGA MOSFET embodies a breakthrough in packaging technology which enables the device to combine excellent thermal transfer characteristics, high current handling capability, ultra low profile packaging, low gate charge, and low rDS(on).

Features
• –13 A, –20 V.
   rDS(on) = 9.5 mW @ VGS = –4.5 V
   rDS(on) = 14.5 mW @ VGS = –2.5 V
• Occupies only 14 mm2 of PCB area.
   Only 42% of the area of SO-8
• Ultra-thin package: less than 0.80 mm height when mounted to PCB
• 0.65 mm ball pitch
• 3.5 x 4 mm2 footprint
• High power and current handling capability

Applications
• Battery management
• Load switch
• Battery protection




Podobny numer części - FDZ206P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
First Silicon Co., Ltd
FDZ20 FS-FDZ20 Datasheet
259Kb / 3P
   Zener Diode
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ201N FAIRCHILD-FDZ201N Datasheet
37Kb / 4P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
FDZ201N FAIRCHILD-FDZ201N Datasheet
177Kb / 6P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDZ201N FAIRCHILD-FDZ201N_04 Datasheet
177Kb / 6P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDZ202P FAIRCHILD-FDZ202P Datasheet
35Kb / 4P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
More results


Podobny opis - FDZ206P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ204P FAIRCHILD-FDZ204P Datasheet
195Kb / 6P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench
FDC634P FAIRCHILD-FDC634P_01 Datasheet
138Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
SI4463DY FAIRCHILD-SI4463DY Datasheet
49Kb / 3P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P_01 Datasheet
156Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDN302P FAIRCHILD-FDN302P Datasheet
103Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDN342P FAIRCHILD-FDN342P Datasheet
307Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench??MOSFET
FDR840P FAIRCHILD-FDR840P Datasheet
78Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC642P FAIRCHILD-FDC642P Datasheet
269Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench?줞OSFET
FDC602P FAIRCHILD-FDC602P_01 Datasheet
66Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDW264P FAIRCHILD-FDW264P Datasheet
153Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com