Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQA22N30 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQA22N30 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQA22N30
Pobierz  FQA22N30 Pobierz

Rozmiar pliku   769.42 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 300V N-Channel MOSFET

FQA22N30 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQA22N30 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQA22N30
Pobierz  FQA22N30 Click to download

Rozmiar pliku   769.42 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 300V N-Channel MOSFET

FQA22N30 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQA22N30 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA22N30 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA22N30 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA22N30 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA22N30 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA22N30 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA22N30 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA22N30 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQA22N30 Szczegóły Produktu

Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
   
Features
• 22A, 300V, RDS(on) = 0.16Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 47 nC)
• Low Crss ( typical 40pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
   




Podobny numer części - FQA22N30

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQA22P10 FAIRCHILD-FQA22P10 Datasheet
637Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA22P10 ISC-FQA22P10 Datasheet
363Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Podobny opis - FQA22N30

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQB9N30 FAIRCHILD-FQB9N30 Datasheet
647Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FDP46N30 FAIRCHILD-FDP46N30 Datasheet
697Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU5N30 KERSEMI-KSMU5N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N30 FAIRCHILD-FQPF5N30 Datasheet
763Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQP5N30 FAIRCHILD-FQP5N30 Datasheet
754Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQB5N30 FAIRCHILD-FQB5N30 Datasheet
770Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FQPF14N30 FAIRCHILD-FQPF14N30 Datasheet
717Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2N30 KERSEMI-KSMD2N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP3N30 FAIRCHILD-FQP3N30 Datasheet
708Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA26N30 FAIRCHILD-FQA26N30 Datasheet
702Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA44N30 FAIRCHILD-FQA44N30 Datasheet
745Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com