Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQA90N15 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQA90N15 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQA90N15
Pobierz  FQA90N15 Pobierz

Rozmiar pliku   749.16 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel Power MOSFET

FQA90N15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQA90N15 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQA90N15
Pobierz  FQA90N15 Click to download

Rozmiar pliku   749.16 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel Power MOSFET

FQA90N15 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQA90N15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQA90N15 Szczegóły Produktu

Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
   
Features
• 90A, 150V, RDS(on) = 0.018Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge (typical 220 nC)
• Low Crss (typical 200 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 175°C maximum junction temperature rating
   




Podobny numer części - FQA90N15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQA90N15 FAIRCHILD-FQA90N15 Datasheet
678Kb / 9P
   N-Channel Power MOSFET
FQA90N15 FAIRCHILD-FQA90N15 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
logo
ON Semiconductor
FQA90N15-F109 ONSEMI-FQA90N15-F109 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET® MOSFET 150 V, 90 A, 18 mΩ
September-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FQA90N15_F109 FAIRCHILD-FQA90N15_F109 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
More results


Podobny opis - FQA90N15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com