Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD780BRZ-REEL Arkusz danych (PDF) - Analog Devices

AD780BRZ-REEL Datasheet PDF - Analog Devices
Numer części AD780BRZ-REEL
Pobierz  AD780BRZ-REEL Pobierz

Rozmiar pliku   264.83 Kbytes
Page   12 Pages
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Szczegółowy opis 2.5 V/3.0 V High Precision Reference

AD780BRZ-REEL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
AD780BRZ-REEL Datasheet PDF - Analog Devices

Numer części AD780BRZ-REEL
Pobierz  AD780BRZ-REEL Click to download

Rozmiar pliku   264.83 Kbytes
Page   12 Pages
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Szczegółowy opis 2.5 V/3.0 V High Precision Reference

AD780BRZ-REEL Arkusz danych (HTML) - Analog Devices

Back Button AD780BRZ-REEL Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD780BRZ-REEL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD780BRZ-REEL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD780BRZ-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD780BRZ-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD780BRZ-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD780BRZ-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD780BRZ-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD780BRZ-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD780BRZ-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button 

AD780BRZ-REEL Szczegóły Produktu

PRODUCT DESCRIPTION
The AD780 is an ultrahigh precision band gap reference voltage that provides a 2.5 V or 3.0 V output from inputs between 4.0 V and 36 V. Low initial error and temperature drift combined with low output noise and the ability to drive any value of capacitance make the AD780 the ideal choice for enhancing the performance of high resolution ADCs and DACs, and for any general-purpose precision reference application. A unique low headroom design facilitates a 3.0 V output from a 5.0 V 10% input, providing a 20% boost to the dynamic range of an ADC over performance with existing 2.5 V references.
   
FEATURES
    Pin programmable 2.5 V or 3.0 V output
    Ultralow drift: 3 ppm/°C max
    High accuracy: 2.5 V or 3.0 V ±1 mV max
    Low noise: 100 nV/√Hz
    Noise reduction capability
    Low quiescent current: 1 mA max
    Output trim capability
    Plug-in upgrade for present references
    Temperature output pin
    Series or shunt mode operation (±2.5 V, ±3.0 V)
   




Podobny numer części - AD780BRZ-REEL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD780BRZ-REEL AD-AD780BRZ-REEL Datasheet
264Kb / 12P
   2.5 V-3.0 V High Precision Reference
Rev. F
AD780BRZ-REEL7 AD-AD780BRZ-REEL7 Datasheet
264Kb / 12P
   2.5 V/3.0 V High Precision Reference
Rev. F
AD780BRZ-REEL7 AD-AD780BRZ-REEL7 Datasheet
264Kb / 12P
   2.5 V-3.0 V High Precision Reference
Rev. F
More results


Podobny opis - AD780BRZ-REEL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD780BRZ-REEL7 AD-AD780BRZ-REEL7 Datasheet
264Kb / 12P
   2.5 V/3.0 V High Precision Reference
Rev. F
AD780 AD-AD780 Datasheet
178Kb / 10P
   2.5 V/3.0 V High Precision Reference
REV. B
AD780BRZ-REEL AD-AD780BRZ-REEL Datasheet
264Kb / 12P
   2.5 V-3.0 V High Precision Reference
Rev. F
AD780 AD-AD780_15 Datasheet
264Kb / 12P
   2.5 V/3.0 V High Precision Reference
Rev. F
AD580 AD-AD580 Datasheet
251Kb / 6P
   High Precision 2.5 V IC Reference
REV. A
5962-8686101XA AD-5962-8686101XA Datasheet
196Kb / 8P
   High Precision, 2.5 V IC Reference
REV. B
AD580MH AD-AD580MH Datasheet
196Kb / 8P
   High Precision,2.5 V IC Reference
REV. B
AD580 AD-AD580_04 Datasheet
196Kb / 8P
   High Precision, 2.5 V IC Reference
REV. B
AD580MH AD-AD580MH Datasheet
196Kb / 8P
   High Precision, 2.5 V IC Reference
REV. B
logo
List of Unclassifed Man...
AS535 ETC1-AS535 Datasheet
27Kb / 3P
   2.5 V Precision Reference / Amplifier
More results




O Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) to spółka giełdowa, która projektuje, rozwija i produkuje obwody zintegrowane o wysokiej wydajności, mieszane i cyfrowe przetwarzanie sygnałów (DSP) (ICS).
Firma została założona w 1965 roku i ma siedzibę w Norwood w stanie Massachusetts.
ADI obsługuje szeroką gamę branż, w tym lotniska i obronę, motoryzację, komunikację, konsumenckie, przemysłowe, medyczne i testowe i pomiarowe.
Portfolio produktów firmy obejmuje między innymi konwertery danych, wzmacniacze i komparatory, ICS zarządzania energią, mikrokontrolery, czujniki i częstotliwość radiową (RF) oraz komponenty mikrofalowe.
ADI jest poświęcone innowacjom i zadowoleniu klientów i jest zaangażowana w dostarczanie swoim klientom wysokiej jakości, niezawodne rozwiązania w celu zaspokojenia ich potrzeb.
Koncentrując się na efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju, ADI jest liderem w branży analogowej i mieszanej sygnału IC, kierując postępami technologicznymi i zapewniając innowacyjne rozwiązania najtrudniejszych problemów na świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com