Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD1P50 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD1P50 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQD1P50
Pobierz  FQD1P50 Pobierz

Rozmiar pliku   569.65 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 500V P-Channel MOSFET

FQD1P50 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQD1P50 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD1P50
Pobierz  FQD1P50 Click to download

Rozmiar pliku   569.65 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 500V P-Channel MOSFET

FQD1P50 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD1P50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD1P50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD1P50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD1P50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD1P50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD1P50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD1P50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD1P50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD1P50 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FQD1P50 Szczegóły Produktu

General Description
These P-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for electronic lamp ballast based on complimentary half bridge.

Features
• -1.2A, -500V, RDS(on) = 10.5Ω @VGS = -10 V
• Low gate charge ( typical 11 nC)
• Low Crss ( typical 6.0 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• RoHS Compliant




Podobny numer części - FQD1P50

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1P50 FAIRCHILD-FQD1P50 Datasheet
696Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQD1P50TF FAIRCHILD-FQD1P50TF Datasheet
696Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
More results


Podobny opis - FQD1P50

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD3P50TM FAIRCHILD-FQD3P50TM Datasheet
766Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQD1P50TF FAIRCHILD-FQD1P50TF Datasheet
696Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQB1P50 FAIRCHILD-FQB1P50 Datasheet
571Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQB3P50 FAIRCHILD-FQB3P50 Datasheet
645Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQB3P50TM FAIRCHILD-FQB3P50TM Datasheet
651Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQD3P50 FAIRCHILD-FQD3P50_09 Datasheet
766Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQPF3P50 FAIRCHILD-FQPF3P50 Datasheet
620Kb / 8P
   500V P-Channel MOSFET
FQD3P50 FAIRCHILD-FQD3P50 Datasheet
638Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQPF1P50 FAIRCHILD-FQPF1P50 Datasheet
564Kb / 8P
   500V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD1P50 KERSEMI-KSMD1P50 Datasheet
1Mb / 8P
   500V P-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com