Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQP12N20L Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQP12N20L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQP12N20L
Pobierz  FQP12N20L Pobierz

Rozmiar pliku   567.77 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 200V LOGIC N-Channel MOSFET

FQP12N20L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQP12N20L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQP12N20L
Pobierz  FQP12N20L Click to download

Rozmiar pliku   567.77 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 200V LOGIC N-Channel MOSFET

FQP12N20L Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQP12N20L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP12N20L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP12N20L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP12N20L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP12N20L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP12N20L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP12N20L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP12N20L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQP12N20L Szczegóły Produktu

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters, switch mode power supply, motor control.
   
Features
• 11.6A, 200V, RDS(on) = 0.28Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 16 nC)
• Low Crss ( typical 17 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• Low level gate drive requirement allowing direct
    opration from logic drivers
   




Podobny numer części - FQP12N20L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP12N20L ISC-FQP12N20L Datasheet
302Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


Podobny opis - FQP12N20L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5N20L FAIRCHILD-FQD5N20L_08 Datasheet
624Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB10N20L FAIRCHILD-FQB10N20L Datasheet
574Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF7N20L FAIRCHILD-FQPF7N20L Datasheet
547Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQT4N20L FAIRCHILD-FQT4N20L Datasheet
627Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP4N20L FAIRCHILD-FQP4N20L Datasheet
506Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB12N20L FAIRCHILD-FQB12N20L Datasheet
607Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP19N20L FAIRCHILD-FQP19N20L Datasheet
734Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP5N20L FAIRCHILD-FQP5N20L Datasheet
605Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQA19N20L FAIRCHILD-FQA19N20L Datasheet
742Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB7N20L FAIRCHILD-FQB7N20L Datasheet
569Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com