Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BYQ28E-200 Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

BYQ28E-200 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części BYQ28E-200
Pobierz  BYQ28E-200 Pobierz

Rozmiar pliku   148.83 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Dual Common Cathode Ultrafast Rectifier

BYQ28E-200 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
BYQ28E-200 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części BYQ28E-200
Pobierz  BYQ28E-200 Click to download

Rozmiar pliku   148.83 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Dual Common Cathode Ultrafast Rectifier

BYQ28E-200 Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix

BYQ28E-200 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BYQ28E-200 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BYQ28E-200 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BYQ28E-200 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BYQ28E-200 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix

BYQ28E-200 Szczegóły Produktu

FEATURES
• Glass passivated chip junction
• Ultrafast recovery times
• Soft recovery characteristics
• Low switching losses, high efficiency
• High forward surge capability
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 245 °C (for TO-263AB package)
• Solder dip 260 °C, 40 s (for TO-220AB and ITO-220AB package)
• Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC




Podobny numer części - BYQ28E-200

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BYQ28E-200 PHILIPS-BYQ28E-200 Datasheet
62Kb / 8P
   Rectifier diodes ultrafast, rugged
October 1998 Rev 1.300
logo
Vishay Siliconix
BYQ28E-200 VISHAY-BYQ28E-200 Datasheet
80Kb / 3P
   Dual Ultrafast Soft Recovery Rectifiers
27-Jun-03
BYQ28E-200 VISHAY-BYQ28E-200 Datasheet
158Kb / 5P
   Dual Common Cathode Ultrafast Rectifier
Revision: 07-Jan-08
logo
NXP Semiconductors
BYQ28E-200 NXP-BYQ28E-200 Datasheet
74Kb / 10P
   Rectifier diodes ultrafast, rugged
Rev. 04-5 December 2007
logo
WeEn Semiconductors
BYQ28E-200 WEEN-BYQ28E-200 Datasheet
374Kb / 11P
   Rectifier diodes ultrafast, rugged
More results


Podobny opis - BYQ28E-200

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SF20D400D2 KODENSHI-SF20D400D2 Datasheet
241Kb / 5P
   Ultrafast Dual Common-Cathode Rectifier
logo
Vishay Siliconix
U10BCT VISHAY-U10BCT Datasheet
158Kb / 5P
   Dual Common-Cathode Ultrafast Rectifier
Revision: 13-May-08
FEP6XT VISHAY-FEP6XT Datasheet
151Kb / 5P
   Dual Common Cathode Ultrafast Rectifier
Revision: 23-Feb-16
FEP30XP-E3 VISHAY-FEP30XP-E3 Datasheet
93Kb / 5P
   Dual Common Cathode Ultrafast Rectifier
Revision: 23-Feb-16
BYV32-XXX VISHAY-BYV32-XXX_V01 Datasheet
152Kb / 5P
   Dual Common-Cathode Ultrafast Rectifier
01-Jan-2022
BYQ28E-100 VISHAY-BYQ28E-100 Datasheet
158Kb / 5P
   Dual Common Cathode Ultrafast Rectifier
Revision: 07-Jan-08
BYV32-50HE3 VISHAY-BYV32-50HE3 Datasheet
139Kb / 5P
   Dual Common-Cathode Ultrafast Rectifier
Revision: 02-Sep-13
BYVB32-100-E3 VISHAY-BYVB32-100-E3 Datasheet
146Kb / 5P
   Dual Common-Cathode Ultrafast Rectifier
Revision: 05-May-08
U10XCT-E3 VISHAY-U10XCT-E3 Datasheet
148Kb / 5P
   Dual Common Cathode Ultrafast Rectifier
Revision: 23-Oct-13
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SF20D400SD2 KODENSHI-SF20D400SD2 Datasheet
215Kb / 5P
   Ultrafast Dual Common-Cathode Rectifier
20-APR-12
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com