Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQP58N08 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQP58N08 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQP58N08
Pobierz  FQP58N08 Pobierz

Rozmiar pliku   620.35 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 80V N-Channel MOSFET

FQP58N08 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQP58N08 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQP58N08
Pobierz  FQP58N08 Click to download

Rozmiar pliku   620.35 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 80V N-Channel MOSFET

FQP58N08 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQP58N08 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP58N08 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP58N08 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP58N08 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP58N08 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP58N08 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP58N08 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP58N08 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQP58N08 Szczegóły Produktu

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology is especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand a high energy pulse in the avalanche and commutation modes. These devices are well suited for low voltage applications such as automotive, high efficiency switching for DC/DC converters, and DC motor control.

Features
• 57.5A, 80V, RDS(on) = 0.024Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 50 nC)
• Low Crss ( typical 120 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 175°C maximum junction temperature rating




Podobny numer części - FQP58N08

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP58N08 ISC-FQP58N08 Datasheet
302Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


Podobny opis - FQP58N08

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Bruckewell Technology L...
MS90N08 BWTECH-MS90N08 Datasheet
913Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4444L WHXPCB-AO4444L Datasheet
2Mb / 6P
   80V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB284L AOSMD-AOB284L Datasheet
249Kb / 5P
   80V N-Channel MOSFET
AOD2810 AOSMD-AOD2810 Datasheet
294Kb / 6P
   80V N-Channel MOSFET
AOD2816 AOSMD-AOD2816 Datasheet
2Mb / 6P
   80V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD9N08 FAIRCHILD-FQD9N08 Datasheet
536Kb / 9P
   80V N-Channel MOSFET
FQAF70N08 FAIRCHILD-FQAF70N08 Datasheet
662Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
FQB24N08 FAIRCHILD-FQB24N08 Datasheet
719Kb / 9P
   80V N-Channel MOSFET
FQP24N08 FAIRCHILD-FQP24N08 Datasheet
711Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
FQP44N08 FAIRCHILD-FQP44N08 Datasheet
668Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
FQP70N08 FAIRCHILD-FQP70N08 Datasheet
667Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com