Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQPF1N50 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF1N50 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQPF1N50
Pobierz  FQPF1N50 Pobierz

Rozmiar pliku   733.58 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 500V N-Channel MOSFET

FQPF1N50 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQPF1N50 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQPF1N50
Pobierz  FQPF1N50 Click to download

Rozmiar pliku   733.58 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 500V N-Channel MOSFET

FQPF1N50 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF1N50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF1N50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF1N50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF1N50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF1N50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF1N50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF1N50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF1N50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF1N50 Szczegóły Produktu

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are product using Fairchilds proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advance technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supply, power factor correction, electronic lamp ballast based on half bridge.

Features
• 0.9A, 500V, RDS(on) = 9.0Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge (typical 4.0 nC)
• Low Crss ( typical 3.0 pF )
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Podobny numer części - FQPF1N50

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF1N60 FAIRCHILD-FQPF1N60 Datasheet
542Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQPF1N60 FAIRCHILD-FQPF1N60 Datasheet
548Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQPF1N60T FAIRCHILD-FQPF1N60T Datasheet
548Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
More results


Podobny opis - FQPF1N50

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com