Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD10N20CTM Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD10N20CTM Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQD10N20CTM
Pobierz  FQD10N20CTM Pobierz

Rozmiar pliku   1283.35 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel QFET MOSFET 200 V, 7.8 A, 360 mOhm

FQD10N20CTM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQD10N20CTM Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD10N20CTM
Pobierz  FQD10N20CTM Click to download

Rozmiar pliku   1283.35 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel QFET MOSFET 200 V, 7.8 A, 360 mOhm

FQD10N20CTM Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD10N20CTM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20CTM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20CTM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20CTM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20CTM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20CTM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20CTM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20CTM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20CTM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FQD10N20CTM Szczegóły Produktu

General Description

These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary,

planar stripe, DMOS technology.



Features

• 7.8 A,200 V, RDS(on) = 360 mΩ (Max.)@ VGS = 10 V, ID= 3.9 A

• Low Gate Charge (Typ.  20 nC)

• Low Crss (Typ. 40.5pF)

• 100% Avalanche Tested




Podobny numer części - FQD10N20CTM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C Datasheet
589Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C Datasheet
549Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD10N20C ISC-FQD10N20C Datasheet
347Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Podobny opis - FQD10N20CTM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KEMD10N20C KERSEMI-KEMD10N20C Datasheet
2Mb / 6P
   N-Channel MOSFET 200 V, 7.8 A, 360 m
KSMD10N20C KERSEMI-KSMD10N20C Datasheet
2Mb / 6P
   N-Channel MOSFET 200 V, 7.8 A, 360 m
logo
Fairchild Semiconductor
FQD10N20LTF FAIRCHILD-FQD10N20LTF Datasheet
765Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 7.6 A, 360 m
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU10N20C KERSEMI-KSMU10N20C Datasheet
2Mb / 6P
   N-Channel MOSFET 200 V, 7.8 A, 360 m廓
logo
Fairchild Semiconductor
FQD18N20V2TM FAIRCHILD-FQD18N20V2TM Datasheet
737Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 15 A, 140 mOhm
FQD5N20LTM FAIRCHILD-FQD5N20LTM Datasheet
863Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 3.8 A, 1.2
FQD4N20TF FAIRCHILD-FQD4N20TF Datasheet
781Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 3.0 A, 1.4
FQD12N20TM FAIRCHILD-FQD12N20TM Datasheet
862Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 9 A, 280 m
FDMA507PZ FAIRCHILD-FDMA507PZ Datasheet
308Kb / 7P
   Single P-Channel PowerTrench MOSFET -20 V, -7.8 A, 24 mOhm
FQT3P20TF FAIRCHILD-FQT3P20TF Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET -200 V, -0.67 A, 2.7
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com