Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRFW624B Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

IRFW624B Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części IRFW624B
Pobierz  IRFW624B Pobierz

Rozmiar pliku   666.45 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 250V N-Channel MOSFET

IRFW624B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
IRFW624B Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części IRFW624B
Pobierz  IRFW624B Click to download

Rozmiar pliku   666.45 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 250V N-Channel MOSFET

IRFW624B Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

IRFW624B Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor IRFW624B Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor IRFW624B Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor IRFW624B Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor IRFW624B Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor IRFW624B Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor IRFW624B Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor IRFW624B Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor IRFW624B Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

IRFW624B Szczegóły Produktu

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters and switch mode power supplies.

Features
• 4.1A, 250V, RDS(on) = 1.1Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 13.5 nC)
• Low Crss ( typical 9.5 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Podobny numer części - IRFW624B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
IRFW620B FAIRCHILD-IRFW620B Datasheet
668Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Podobny opis - IRFW624B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDB33N25 FAIRCHILD-FDB33N25 Datasheet
688Kb / 2P
   250V N-Channel MOSFET
FQB9N25C FAIRCHILD-FQB9N25C Datasheet
869Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF8N25 FAIRCHILD-FQPF8N25 Datasheet
623Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQAF16N25 FAIRCHILD-FQAF16N25 Datasheet
715Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF27N25 FAIRCHILD-FQPF27N25 Datasheet
765Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRF654B FAIRCHILD-IRF654B Datasheet
867Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
IRFP244B FAIRCHILD-IRFP244B Datasheet
688Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW634B FAIRCHILD-IRFW634B Datasheet
649Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW644B FAIRCHILD-IRFW644B Datasheet
685Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRF614B FAIRCHILD-IRF614B Datasheet
855Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
FQB8N25 FAIRCHILD-FQB8N25 Datasheet
593Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com