Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SD999 Arkusz danych (PDF) - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

2SD999 Datasheet PDF - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
Numer części 2SD999
Pobierz  2SD999 Pobierz

Rozmiar pliku   188.03 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
Strona internetowa  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
Szczegółowy opis TRANSISTOR (NPN)

2SD999 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
2SD999 Datasheet PDF - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

Numer części 2SD999
Pobierz  2SD999 Click to download

Rozmiar pliku   188.03 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
Strona internetowa  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
Szczegółowy opis TRANSISTOR (NPN)

2SD999 Arkusz danych (HTML) - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

2SD999 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD 2SD999 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

2SD999 Szczegóły Produktu

FEATURES
    Power dissipation PCM: 0.5 W (Tamb=25℃)
    Collector current ICM: 1 A
    Collector-base voltage V(BR)CBO: 30 V
    Operating and storage junction temperature range TJ, Tstg: -55℃ to +150℃




Podobny numer części - 2SD999

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
2SD999 NEC-2SD999 Datasheet
222Kb / 4P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR POWER MINI MOLD
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD999 KEXIN-2SD999 Datasheet
51Kb / 1P
   NPN Silicon Epitaxial Transistor
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SD999 HTSEMI-2SD999 Datasheet
343Kb / 1P
   TRANSISTOR(NPN)
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
2SD999 BILIN-2SD999 Datasheet
488Kb / 5P
   NPN Silicon Epitaxial Transistor
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SD999 FOSHAN-2SD999 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
More results


Podobny opis - 2SD999

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
DTC114T UTC-DTC114T Datasheet
194Kb / 3P
   NPN DIGITAL TRANSISTOR NPN DIGITAL TRANSISTOR
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SC4944 HTSEMI-2SC4944 Datasheet
850Kb / 1P
   DUAL TRANSISTOR (NPN NPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
IMX2 JIANGSU-IMX2 Datasheet
5Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX2N JIANGSU-UMX2N Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Rectron Semiconductor
MMDT3904 RECTRON-MMDT3904 Datasheet
263Kb / 5P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
MMDT3904 JIANGSU-MMDT3904 Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
EMX1 JIANGSU-EMX1 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
BC847BV JIANGSU-BC847BV Datasheet
3Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR(NPN NPN)
EMX18 JIANGSU-EMX18 Datasheet
776Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
UMX3N JIANGSU-UMX3N Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX18N JIANGSU-UMX18N Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com