Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD1N80TM Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD1N80TM Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQD1N80TM
Pobierz  FQD1N80TM Pobierz

Rozmiar pliku   1276.83 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 1.0 A, 20 廓

FQD1N80TM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQD1N80TM Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD1N80TM
Pobierz  FQD1N80TM Click to download

Rozmiar pliku   1276.83 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 1.0 A, 20 廓

FQD1N80TM Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD1N80TM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80TM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80TM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80TM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80TM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80TM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80TM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80TM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80TM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor



Podobny numer części - FQD1N80TM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N80TF FAIRCHILD-FQD1N80TF Datasheet
760Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 800 V, 1.0 A, 20
More results


Podobny opis - FQD1N80TM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQI4N80TU FAIRCHILD-FQI4N80TU Datasheet
801Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQB7N60TM FAIRCHILD-FQB7N60TM Datasheet
771Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQPF6N80CT FAIRCHILD-FQPF6N80CT Datasheet
1,018Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 5.5 A, 2.5 廓
FQB9N50CTM FAIRCHILD-FQB9N50CTM Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 500 V, 9 A, 800 m廓
FQD1N60CTM FAIRCHILD-FQD1N60CTM Datasheet
557Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5 廓
FQU1N60CTU FAIRCHILD-FQU1N60CTU Datasheet
557Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5 廓
FQD5N15TM FAIRCHILD-FQD5N15TM Datasheet
846Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 150 V, 4.3 A, 800 m廓
FQA10N80C-F109 FAIRCHILD-FQA10N80C-F109 Datasheet
435Kb / 8P
   FQA10N80C_F109 N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 10 A, 1.1 廓
FQT5P10TF FAIRCHILD-FQT5P10TF Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -1.0 A, 1.05 廓
FQD1N80TF FAIRCHILD-FQD1N80TF Datasheet
760Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 800 V, 1.0 A, 20
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com