Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM42-0007-DIE Arkusz danych (PDF) - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

AM42-0007-DIE Datasheet PDF - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
Numer części AM42-0007-DIE
Pobierz  AM42-0007-DIE Pobierz

Rozmiar pliku   269.86 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Strona internetowa  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
Szczegółowy opis GaAs MMIC Power Amplifier, 2.0 W

AM42-0007-DIE Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
AM42-0007-DIE Datasheet PDF - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

Numer części AM42-0007-DIE
Pobierz  AM42-0007-DIE Click to download

Rozmiar pliku   269.86 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Strona internetowa  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
Szczegółowy opis GaAs MMIC Power Amplifier, 2.0 W

AM42-0007-DIE Arkusz danych (HTML) - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

AM42-0007-DIE Datasheet HTML 1Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. AM42-0007-DIE Datasheet HTML 2Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. AM42-0007-DIE Datasheet HTML 3Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.



Podobny numer części - AM42-0007-DIE

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tyco Electronics
AM42-0007-DIE MACOM-AM42-0007-DIE Datasheet
507Kb / 2P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier 2W 14.0 - 14.5GHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
AM42-0007-DIE MA-COM-AM42-0007-DIE Datasheet
252Kb / 3P
   GaAs MMIC Power Amplifier, 2 W 14.0 - 14.5 GHz
AM42-0007-DIE MA-COM-AM42-0007-DIE_15 Datasheet
891Kb / 4P
   GaAs MMIC Power Amplifier, 2.0 W
More results


Podobny opis - AM42-0007-DIE

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
M/A-COM Technology Solu...
AM42-0007-DIE MA-COM-AM42-0007-DIE_15 Datasheet
891Kb / 4P
   GaAs MMIC Power Amplifier, 2.0 W
AM42-0040 MA-COM-AM42-0040_15 Datasheet
613Kb / 5P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier 2.0 W
AM42-0040_V5 MA-COM-AM42-0040_V5 Datasheet
154Kb / 4P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier 2.0 W
AM42-0007 MA-COM-AM42-0007 Datasheet
217Kb / 4P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier, 2.0 W
AM42-0007 MA-COM-AM42-0007_15 Datasheet
742Kb / 5P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier, 2.0 W
AM42-0007_V8 MA-COM-AM42-0007_V8 Datasheet
217Kb / 4P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier, 2.0 W
AM42-0040 MA-COM-AM42-0040 Datasheet
154Kb / 4P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier 2.0 W
AM42-0040 MA-COM-AM42-0040 Datasheet
109Kb / 4P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier, 2.0 W 5.9 - 6.4 GHz
AM42-0007 MA-COM-AM42-0007 Datasheet
166Kb / 4P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier, 2.0 W 14.0 - 14.5 GHz
logo
Mimix Broadband
CMM0014-BD MIMIX-CMM0014-BD_07 Datasheet
198Kb / 6P
   2.0-22.0 GHz GaAs MMIC Power Amplifier
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com