Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD17N08L Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD17N08L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQD17N08L
Pobierz  FQD17N08L Pobierz

Rozmiar pliku   1214.85 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel QFET짰 MOSFET 80 V, 12.9 A, 100 m廓

FQD17N08L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQD17N08L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD17N08L
Pobierz  FQD17N08L Click to download

Rozmiar pliku   1214.85 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel QFET짰 MOSFET 80 V, 12.9 A, 100 m廓

FQD17N08L Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD17N08L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD17N08L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD17N08L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD17N08L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD17N08L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD17N08L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD17N08L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD17N08L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQD17N08L Szczegóły Produktu

General Description

These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology. This advanced technology is especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand a high energy pulse in the avalanche and commutation modes. These devices are well suited for low voltage applications such as automotive, high efficiency switching for DC/DC converters, and DC motor control.



Features

• 12.9A, 80V, RDS(on)= 0.1Ω@VGS= 10 V

• Low gate charge ( typical 8.8 nC)

• Low Crss ( typical 29 pF)

• Fast switching

• 100% avalanche tested

• Improved dv/dt capability

• Low level gate drive requirements allowing direct operation from logic drives




Podobny numer części - FQD17N08L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD17N08L FAIRCHILD-FQD17N08L Datasheet
555Kb / 9P
   80V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD17N08L FAIRCHILD-FQD17N08L Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 80 V, 12.9 A, 100 m
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD17N08L ISC-FQD17N08L Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-07
logo
Fairchild Semiconductor
FQD17N08LTF FAIRCHILD-FQD17N08LTF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 80 V, 12.9 A, 100 m
More results


Podobny opis - FQD17N08L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD17N08LTF FAIRCHILD-FQD17N08LTF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 80 V, 12.9 A, 100 m
FQD17P06TF FAIRCHILD-FQD17P06TF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 100 V, 15.6 A, 100 m廓
FQD19N10LTM FAIRCHILD-FQD19N10LTM Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 100 V, 15.6 A, 100 m廓
logo
NXP Semiconductors
PSMN013-80YS NXP-PSMN013-80YS Datasheet
229Kb / 13P
   N-channel LFPAK 80 V 12.9 m廓 standard level MOSFET
Rev. 01-25 June 2009
logo
Fairchild Semiconductor
FQB11N40CTM FAIRCHILD-FQB11N40CTM Datasheet
977Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
FQB9N50CTM FAIRCHILD-FQB9N50CTM Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 500 V, 9 A, 800 m廓
FQU8P10TU FAIRCHILD-FQU8P10TU Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -6.6 A, 530 m廓
FQD20N06LTM FAIRCHILD-FQD20N06LTM Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 17.2 A, 42 m廓
FQD10N20LTM FAIRCHILD-FQD10N20LTM Datasheet
765Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 7.6 A, 360 m廓
FQB19N20LTM FAIRCHILD-FQB19N20LTM Datasheet
868Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 21 A, 140 m廓
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com