Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC-4R64FKE6D Arkusz danych (PDF) - Elpida Memory

MC-4R64FKE6D Datasheet PDF - Elpida Memory
Numer części MC-4R64FKE6D
Pobierz  MC-4R64FKE6D Pobierz

Rozmiar pliku   135.01 Kbytes
Page   14 Pages
Producent  ELPIDA [Elpida Memory]
Strona internetowa  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory
Szczegółowy opis Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE (32M-WORD x 16-BIT)

MC-4R64FKE6D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MC-4R64FKE6D Datasheet PDF - Elpida Memory

Numer części MC-4R64FKE6D
Pobierz  MC-4R64FKE6D Click to download

Rozmiar pliku   135.01 Kbytes
Page   14 Pages
Producent  ELPIDA [Elpida Memory]
Strona internetowa  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory
Szczegółowy opis Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE (32M-WORD x 16-BIT)

MC-4R64FKE6D Arkusz danych (HTML) - Elpida Memory

Back Button MC-4R64FKE6D Datasheet HTML 1Page - Elpida Memory MC-4R64FKE6D Datasheet HTML 2Page - Elpida Memory MC-4R64FKE6D Datasheet HTML 3Page - Elpida Memory MC-4R64FKE6D Datasheet HTML 4Page - Elpida Memory MC-4R64FKE6D Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-4R64FKE6D Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-4R64FKE6D Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-4R64FKE6D Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-4R64FKE6D Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory MC-4R64FKE6D Datasheet HTML 10Page - Elpida Memory Next Button 

MC-4R64FKE6D Szczegóły Produktu

Description
The Direct Rambus RIMM module is a general-purpose high-performance memory module subsystem suitable for use in a broad range of applications including computer memory, personal computers, workstations, and other applications where high bandwidth and low latency are required.
MC-4R64FKE6D modules consists of two 288M Direct Rambus DRAM (Direct RDRAM) devices (µPD488588). These are extremely high-speed CMOS DRAMs organized as 16M words by 18 bits. The use of Rambus Signaling Level (RSL) technology permits 600MHz, 711MHz or 800MHz transfer rates while using conventional system and board design technologies.

Features
• 184 edge connector pads with 1mm pad spacing
• 64 MB Direct RDRAM storage
• Each RDRAM® has 32 banks, for 64 banks total on module
• Gold plated contacts
• RDRAMs use Chip Scale Package (CSP)
• Serial Presence Detect support
• Operates from a 2.5 V supply
• Powerdown self refresh modes
• Separate Row and Column buses for higher efficiency
• Over Drive Factor (ODF) support




Podobny numer części - MC-4R64FKE6D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Elpida Memory
MC-4R64FKE6D-840 ELPIDA-MC-4R64FKE6D-840 Datasheet
458Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE (32M-WORD x 16-BIT)
More results


Podobny opis - MC-4R64FKE6D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Elpida Memory
MC-4R64FKE6D-840 ELPIDA-MC-4R64FKE6D-840 Datasheet
458Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE (32M-WORD x 16-BIT)
logo
NEC
MC-4R64CPE6C NEC-MC-4R64CPE6C Datasheet
130Kb / 6P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE 32M-WORD x 16-BIT
MC-4R64CEE6B NEC-MC-4R64CEE6B Datasheet
126Kb / 16P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE 32M-WORD x 16-BIT
logo
Elpida Memory
MC-4R64CPE6C ELPIDA-MC-4R64CPE6C Datasheet
173Kb / 16P
   Direct Rambus??DRAM RIMM??Module 64M-BYTE (32M-WORD x 16-BIT)
MC-4R64FKE8D-840 ELPIDA-MC-4R64FKE8D-840 Datasheet
458Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE (32M-WORD x 18-BIT)
MC-4R64FKE8D ELPIDA-MC-4R64FKE8D Datasheet
135Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE (32M-WORD x 18-BIT)
logo
NEC
MC-4R128CEE6B NEC-MC-4R128CEE6B Datasheet
129Kb / 16P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 128M-BYTE 64M-WORD x 16-BIT
logo
Elpida Memory
MC-4R128FKE6D-840 ELPIDA-MC-4R128FKE6D-840 Datasheet
497Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 128M-BYTE (64M-WORD x 16-BIT)
MC-4R128FKE6D ELPIDA-MC-4R128FKE6D Datasheet
113Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 128M-BYTE (64M-WORD x 16-BIT)
MC-4R128CPE6C ELPIDA-MC-4R128CPE6C Datasheet
175Kb / 16P
   Direct Rambus??DRAM RIMM??Module 128M-BYTE (64M-WORD x 16-BIT)
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com