Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQP13N50C Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQP13N50C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQP13N50C
Pobierz  FQP13N50C Pobierz

Rozmiar pliku   927.75 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 500V N-Channel MOSFET

FQP13N50C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQP13N50C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQP13N50C
Pobierz  FQP13N50C Click to download

Rozmiar pliku   927.75 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 500V N-Channel MOSFET

FQP13N50C Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQP13N50C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP13N50C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP13N50C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP13N50C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP13N50C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP13N50C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP13N50C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP13N50C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQP13N50C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FQP13N50C Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor

FQP13N50C Szczegóły Produktu

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switched mode power supplies, active power factor correction, electronic lamp ballasts based on half bridge topology.

Features
• 13A, 500V, RDS(on) = 0.48Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 43 nC)
• Low Crss ( typical 20pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Podobny numer części - FQP13N50C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQP13N50C FAIRCHILD-FQP13N50C Datasheet
873Kb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
FQP13N50C FAIRCHILD-FQP13N50C Datasheet
620Kb / 17P
   PFCPWM Combination Controller
FQP13N50C FAIRCHILD-FQP13N50C Datasheet
682Kb / 15P
   Power Factor Correction Converter Design
FQP13N50C FAIRCHILD-FQP13N50C Datasheet
927Kb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
FQP13N50C FAIRCHILD-FQP13N50C Datasheet
1Mb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Podobny opis - FQP13N50C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com