Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TPD10-4.2G5.5S Arkusz danych (PDF) - Transcom, Inc.

TPD10-4.2G5.5S Datasheet PDF - Transcom, Inc.
Numer części TPD10-4.2G5.5S
Pobierz  TPD10-4.2G5.5S Pobierz

Rozmiar pliku   72.34 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Strona internetowa  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.
Szczegółowy opis 4.2-5.5GHz 10-Way Power Divider

TPD10-4.2G5.5S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TPD10-4.2G5.5S Datasheet PDF - Transcom, Inc.

Numer części TPD10-4.2G5.5S
Pobierz  TPD10-4.2G5.5S Click to download

Rozmiar pliku   72.34 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Strona internetowa  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.
Szczegółowy opis 4.2-5.5GHz 10-Way Power Divider

TPD10-4.2G5.5S Arkusz danych (HTML) - Transcom, Inc.

TPD10-4.2G5.5S Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc.



Podobny numer części - TPD10-4.2G5.5S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transcom, Inc.
TPD10-3.1G3.5S TRANSCOM-TPD10-3.1G3.5S Datasheet
75Kb / 1P
   3.1-3.5GHz 10-Way Power Divider
More results


Podobny opis - TPD10-4.2G5.5S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
American Accurate Compo...
JXWBGF-T-10-5-500-B33 AAC-JXWBGF-T-10-5-500-B33 Datasheet
85Kb / 1P
   10-Way Power Divider
logo
Transcom, Inc.
TPD10-3.1G3.5S TRANSCOM-TPD10-3.1G3.5S Datasheet
75Kb / 1P
   3.1-3.5GHz 10-Way Power Divider
logo
Tyco Electronics
DS-109 MACOM-DS-109 Datasheet
159Kb / 3P
   Two-Way Power Divider, 10 - 500MHz
DS-109319 MACOM-DS-109319 Datasheet
80Kb / 2P
   Two-Way Power Divider 10 - 500 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
T-1000 MA-COM-T-1000 Datasheet
63Kb / 2P
   Two-Way Power Divider, 10 - 1000 MHz
logo
Tyco Electronics
DS-409-4 MACOM-DS-409-4 Datasheet
141Kb / 2P
   Four-Way Power Divider 10 - 2000 MHz
DSS-313 MACOM-DSS-313 Datasheet
106Kb / 2P
   Two-Way Power Divider 10 - 2000 MHz
T-1000 MACOM-T-1000 Datasheet
126Kb / 1P
   Two-Way Power Divider 10 - 1000 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
DS-319 MA-COM-DS-319 Datasheet
76Kb / 3P
   Two-Way Power Divider, 10 - 500 MHz
DS-312 MA-COM-DS-312 Datasheet
94Kb / 3P
   Four-Way Power Divider, 10 - 500 MHz
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com