Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD10N20TM Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD10N20TM Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQD10N20TM
Pobierz  FQD10N20TM Pobierz

Rozmiar pliku   788.66 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 200V N-Channel MOSFET

FQD10N20TM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQD10N20TM Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD10N20TM
Pobierz  FQD10N20TM Click to download

Rozmiar pliku   788.66 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 200V N-Channel MOSFET

FQD10N20TM Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD10N20TM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20TM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20TM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20TM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20TM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20TM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20TM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20TM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20TM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor



Podobny numer części - FQD10N20TM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD10N20 FAIRCHILD-FQD10N20 Datasheet
787Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20 FAIRCHILD-FQD10N20 Datasheet
576Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD10N20 ISC-FQD10N20 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-07
logo
Fairchild Semiconductor
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C Datasheet
589Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 7.8 A, 360 mOhm
More results






O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com