Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N3212 Arkusz danych (PDF) - GeneSiC Semiconductor, Inc.

1N3212 Datasheet PDF - GeneSiC Semiconductor, Inc.
Numer części 1N3212
Pobierz  1N3212 Pobierz

Rozmiar pliku   689.11 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  GENESIC [GeneSiC Semiconductor, Inc.]
Strona internetowa  http://www.genesicsemi.com/
Logo GENESIC - GeneSiC Semiconductor, Inc.
Szczegółowy opis Silicon Standard Recovery Diode

1N3212 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
1N3212 Datasheet PDF - GeneSiC Semiconductor, Inc.

Numer części 1N3212
Pobierz  1N3212 Click to download

Rozmiar pliku   689.11 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  GENESIC [GeneSiC Semiconductor, Inc.]
Strona internetowa  http://www.genesicsemi.com/
Logo GENESIC - GeneSiC Semiconductor, Inc.
Szczegółowy opis Silicon Standard Recovery Diode

1N3212 Arkusz danych (HTML) - GeneSiC Semiconductor, Inc.

1N3212 Datasheet HTML 1Page - GeneSiC Semiconductor, Inc. 1N3212 Datasheet HTML 2Page - GeneSiC Semiconductor, Inc. 1N3212 Datasheet HTML 3Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.

1N3212 Szczegóły Produktu

Features
• High Surge Capability
• Types from 400 V to 600 V VRRM
• Not ESD Sensitive




Podobny numer części - 1N3212

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
1N3212 IRF-1N3212 Datasheet
93Kb / 4P
   15 Amp Stud-mounted Silicon Rectifier Diodes
logo
Microsemi Corporation
1N3212 MICROSEMI-1N3212 Datasheet
162Kb / 3P
   SILICON POWER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
1N3212 VISHAY-1N3212 Datasheet
80Kb / 4P
   Stud-Mounted Silicon Rectifier Diodes, 15 A
Revision: 24-Jun-08
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N3212 NJSEMI-1N3212 Datasheet
100Kb / 1P
   Silicon Power Rectifiers
logo
America Semiconductor, ...
1N3212 AMERICASEMI-1N3212 Datasheet
426Kb / 2P
   DEVICE HIGH POWER STANDARD
More results


Podobny opis - 1N3212

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
S85JR ETC2-S85JR Datasheet
397Kb / 2P
   Silicon Standard Recovery Diode
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
GKN7104 GENESIC-GKN7104 Datasheet
568Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S16B GENESIC-S16B Datasheet
760Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S40K GENESIC-S40K Datasheet
584Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
KBU10005 GENESIC-KBU10005 Datasheet
298Kb / 2P
   Silicon Standard Recovery Diode
MSRT15060AD GENESIC-MSRT15060AD Datasheet
408Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S6B GENESIC-S6B Datasheet
763Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S12K GENESIC-S12K Datasheet
770Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S16K GENESIC-S16K Datasheet
761Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S85B GENESIC-S85B Datasheet
589Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S85K GENESIC-S85K Datasheet
590Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com