Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDD5N50F Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD5N50F Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FDD5N50F
Pobierz  FDD5N50F Pobierz

Rozmiar pliku   758.53 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel MOSFET, FRFET

FDD5N50F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FDD5N50F Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FDD5N50F
Pobierz  FDD5N50F Click to download

Rozmiar pliku   758.53 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel MOSFET, FRFET

FDD5N50F Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDD5N50F Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50F Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50F Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50F Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50F Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50F Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50F Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50F Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FDD5N50F Szczegóły Produktu

Description

These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.

This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pluse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficient switched mode power suppliesand active power factor correction.



Features

• RDS(on) = 1.25Ω ( Typ.)@ VGS = 10V, ID = 1.75A

• Low gate charge ( Typ. 11nC)

• Low Crss ( Typ. 5pF)

• Fast switching

• 100% avalanche tested

• Improved dv/dt capability

• RoHS compliant



 




Podobny numer części - FDD5N50F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5N50F FAIRCHILD-FDD5N50F Datasheet
641Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 3.5A, 1.55廓
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD5N50F ISC-FDD5N50F Datasheet
297Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Podobny opis - FDD5N50F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FCH47N60NF FAIRCHILD-FCH47N60NF Datasheet
301Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET
FDP5N50U FAIRCHILD-FDP5N50U Datasheet
230Kb / 10P
   N-Channel MOSFET, FRFET
FCA36N60NF FAIRCHILD-FCA36N60NF Datasheet
269Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET
FDH45N50F FAIRCHILD-FDH45N50F Datasheet
1Mb / 7P
   500V N-Channel MOSFET, FRFET
FCH47N60F FAIRCHILD-FCH47N60F_13 Datasheet
290Kb / 8P
   N-Channel SuperFET FRFET MOSFET
FDH45N50F FAIRCHILD-FDH45N50F_08 Datasheet
1Mb / 7P
   500V N-Channel MOSFET, FRFET
FCA47N60F FAIRCHILD-FCA47N60F Datasheet
196Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET, FRFET
FDH45N50F_0605 FAIRCHILD-FDH45N50F_0605 Datasheet
1Mb / 7P
   500V N-Channel MOSFET, FRFET
FCH76N60NF FAIRCHILD-FCH76N60NF Datasheet
539Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET, FRFET
FCH041N60F FAIRCHILD-FCH041N60F Datasheet
339Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET, FRFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com