Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AT-C-26-4-4-W-5-OE-R Arkusz danych (PDF) - Assmann Electronics Inc.

AT-C-26-4-4-W-5-OE-R Datasheet PDF - Assmann Electronics Inc.
Numer części AT-C-26-4-4-W-5-OE-R
Pobierz  AT-C-26-4-4-W-5-OE-R Pobierz

Rozmiar pliku   197.12 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  ASSMANN [Assmann Electronics Inc.]
Strona internetowa  http://www.assmann.us
Logo ASSMANN - Assmann Electronics Inc.
Szczegółowy opis NON-UL 26 AWG (0.12X12)*4C, O.D.: 2.4*4.8MM

AT-C-26-4-4-W-5-OE-R Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
AT-C-26-4-4-W-5-OE-R Datasheet PDF - Assmann Electronics Inc.

Numer części AT-C-26-4-4-W-5-OE-R
Pobierz  AT-C-26-4-4-W-5-OE-R Click to download

Rozmiar pliku   197.12 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  ASSMANN [Assmann Electronics Inc.]
Strona internetowa  http://www.assmann.us
Logo ASSMANN - Assmann Electronics Inc.
Szczegółowy opis NON-UL 26 AWG (0.12X12)*4C, O.D.: 2.4*4.8MM

AT-C-26-4-4-W-5-OE-R Arkusz danych (HTML) - Assmann Electronics Inc.




Podobny numer części - AT-C-26-4-4-W-5-OE-R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Assmann Electronics Inc...
AT-C-26-4-4-W-10-OE-R ASSMANN-AT-C-26-4-4-W-10-OE-R Datasheet
330Kb / 1P
NON-UL 26AWG (0.16/7)
AT-C-26-4-4-W-25-OE-R ASSMANN-AT-C-26-4-4-W-25-OE-R Datasheet
197Kb / 1P
NON-UL 26AWG (0.12X12)*4C, O.D.: 2.4*4.8MM
AT-C-26-4-4-W-7-OE-R ASSMANN-AT-C-26-4-4-W-7-OE-R Datasheet
192Kb / 1P
NON-UL 26AWG (0.12X12)*4C, O.D.: 2.4*4.8MM
More results


Podobny opis - AT-C-26-4-4-W-5-OE-R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Assmann Electronics Inc...
AT-C-26-4-4-B-5-OE-R ASSMANN-AT-C-26-4-4-B-5-OE-R Datasheet
197Kb / 1P
NON-UL 26 AWG (0.12X12)*4C, O.D.: 2.4*4.8MM
AT-C-26-4-4-S-14-OE-R ASSMANN-AT-C-26-4-4-S-14-OE-R Datasheet
192Kb / 1P
NON-UL 26AWG (0.12X12)*4C, O.D.: 2.4*4.8MM
AT-C-26-4-4-B-14-OE-R ASSMANN-AT-C-26-4-4-B-14-OE-R Datasheet
192Kb / 1P
NON-UL 26AWG (0.12X12)*4C, O.D.: 2.4*4.8MM
AT-C-26-4-4-W-7-OE-R ASSMANN-AT-C-26-4-4-W-7-OE-R Datasheet
192Kb / 1P
NON-UL 26AWG (0.12X12)*4C, O.D.: 2.4*4.8MM
AT-C-26-4-4-B-25-OE-R ASSMANN-AT-C-26-4-4-B-25-OE-R Datasheet
197Kb / 1P
NON-UL 26AWG (0.12X12)*4C, O.D.: 2.4*4.8MM
AT-C-26-4-4-S-25-OE-R ASSMANN-AT-C-26-4-4-S-25-OE-R Datasheet
197Kb / 1P
NON-UL 26AWG (0.12X12)*4C, O.D.: 2.4*4.8MM
AT-C-26-4-4-W-25-OE-R ASSMANN-AT-C-26-4-4-W-25-OE-R Datasheet
197Kb / 1P
NON-UL 26AWG (0.12X12)*4C, O.D.: 2.4*4.8MM
AT-C-26-4-4-S-5-OE-R ASSMANN-AT-C-26-4-4-S-5-OE-R Datasheet
197Kb / 1P
NON-UL 26 AWG (0.12X12)4C, O.D.: 2.44.8MM,
AT-C-26-6-6-B-5-OE-R ASSMANN-AT-C-26-6-6-B-5-OE-R Datasheet
202Kb / 1P
NON-UL 26 AWG (0.12X12)*6C, O.D.: 2.4*6.8MM
AT-C-26-6-6-S-5-OE-R ASSMANN-AT-C-26-6-6-S-5-OE-R Datasheet
202Kb / 1P
NON-UL 26 AWG (0.12X12)*6C, O.D.: 2.4*6.8MM
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com