Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA1218A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1218A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TA1218A
Pobierz  TA1218A Pobierz

Rozmiar pliku   162.51 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 2436MHz

TA1218A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA1218A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA1218A
Pobierz  TA1218A Click to download

Rozmiar pliku   162.51 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 2436MHz

TA1218A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1218A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1218A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1218A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1218A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1218A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1218A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1218A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1218A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Podobny numer części - TA1218A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1218A TAI-SAW-TA1218A Datasheet
7Mb / 8P
   Your Best Partner For Frequency Devices
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1218A GOLLEDGE-TA1218A Datasheet
231Kb / 6P
   SAW Filter 2436.0MHz
logo
Toshiba Semiconductor
TA1218ANG TOSHIBA-TA1218ANG Datasheet
985Kb / 40P
   Audio/Video Switching IC for TVs
More results


Podobny opis - TA1218A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1218E TAI-SAW-TA1218E Datasheet
452Kb / 9P
   SAW Filter 2436MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=72MHz)
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39_10 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
logo
TDK Electronics
B39831B8304P810 TDK-B39831B8304P810 Datasheet
202Kb / 7P
   SAW Components SAW Filter
B39202B9477P810 TDK-B39202B9477P810 Datasheet
205Kb / 8P
   SAW Components SAW Filter
B39431B3732H110 TDK-B39431B3732H110 Datasheet
109Kb / 10P
   SAW Components SAW filter
B39321B3722U410 TDK-B39321B3722U410 Datasheet
91Kb / 8P
   SAW Components SAW filter
B39431B3935H110 TDK-B39431B3935H110 Datasheet
114Kb / 10P
   SAW Components SAW filter
B39232B3526U510 TDK-B39232B3526U510 Datasheet
128Kb / 9P
   SAW Components SAW filter
B39272B4329P810 TDK-B39272B4329P810 Datasheet
94Kb / 8P
   SAW Components SAW filter
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com