Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BD1482EFJ Arkusz danych (PDF) - Rohm

BD1482EFJ Datasheet PDF - Rohm
Numer części BD1482EFJ
Pobierz  BD1482EFJ Pobierz

Rozmiar pliku   568.35 Kbytes
Page   20 Pages
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Szczegółowy opis Low Standby Current during Shutdown Mode

BD1482EFJ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
BD1482EFJ Datasheet PDF - Rohm

Numer części BD1482EFJ
Pobierz  BD1482EFJ Click to download

Rozmiar pliku   568.35 Kbytes
Page   20 Pages
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Szczegółowy opis Low Standby Current during Shutdown Mode

BD1482EFJ Arkusz danych (HTML) - Rohm

Back Button BD1482EFJ Datasheet HTML 1Page - Rohm BD1482EFJ Datasheet HTML 2Page - Rohm BD1482EFJ Datasheet HTML 3Page - Rohm BD1482EFJ Datasheet HTML 4Page - Rohm BD1482EFJ Datasheet HTML 5Page - Rohm BD1482EFJ Datasheet HTML 6Page - Rohm BD1482EFJ Datasheet HTML 7Page - Rohm BD1482EFJ Datasheet HTML 8Page - Rohm BD1482EFJ Datasheet HTML 9Page - Rohm BD1482EFJ Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 

BD1482EFJ Szczegóły Produktu

General Description
The BD1482EFJ is a synchronous step-down switching regulator that integrates 2 low ON-resistance N-channel MOSFETs. It achieves 2A continuous output current over a wide input supply range. Current mode operation provides fast transient response and easy phase compensation.

● Features
■ Low ESR Output Ceramic Capacitors are
   Available
■ Low Standby Current during Shutdown Mode
■ 380 kHz Fixed Operating Frequency
■ Feedback voltage
   ■ 0.923V ± 1.5%(Ta=25℃ ),
   ■ 0.923V ± 2.0%(Ta=-25℃ to 85℃ )
■ Protection Circuits
   ■ Under Voltage Lockout Protection
   ■ Thermal Shutdown
   ■ Over Current Protection

Applications
   Distributed Power System
   Pre-Regulator for Linear Regulator




Podobny numer części - BD1482EFJ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BD1484EFJ ROHM-BD1484EFJ Datasheet
565Kb / 20P
   Low Standby Current during Shutdown Mode
More results


Podobny opis - BD1482EFJ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BD1484EFJ ROHM-BD1484EFJ Datasheet
565Kb / 20P
   Low Standby Current during Shutdown Mode
logo
Micross Components
AS5181 MICROSS-AS5181 Datasheet
962Kb / 16P
   Low-Current Standby or Full Shutdown Modes
logo
Rohm
BP5074 ROHM-BP5074 Datasheet
595Kb / 2P
   AC/DC converters with low power consumption during standby
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1797EVKIT MAXIM-MAX1797EVKIT Datasheet
96Kb / 4P
   Output Disconnects from Input During Shutdown
Rev 0; 2/01
MAX17000EVKIT MAXIM-MAX17000EVKIT Datasheet
280Kb / 11P
   Independent Shutdown and Standby Controls
Rev 0; 5/08
logo
Infineon Technologies A...
TLE4287G INFINEON-TLE4287G_12 Datasheet
1Mb / 14P
   Very low standby current consumption
Rev. 1.41, 2012-01-30
logo
Intersil Corporation
ISL6455 INTERSIL-ISL6455 Datasheet
287Kb / 13P
   Low shutdown supply current
logo
ATMEL Corporation
ATA6629 ATMEL-ATA6629 Datasheet
829Kb / 26P
   Typically 10 關A Supply Current During Sleep Mode
logo
Seiko Instruments Inc
S-19680AAAH-K8T2U SII-S-19680AAAH-K8T2U Datasheet
3Mb / 27P
   Current consumption during operation
logo
ATMEL Corporation
ATA6622 ATMEL-ATA6622_10 Datasheet
1,007Kb / 31P
   Typically 10 關A Supply Current During Sleep Mode
More results




O Rohm


Rohm Semiconductor to japońska firma półprzewodników, która została założona w 1958 roku.

Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy produktów, w tym zarządzania energią, urządzeniami energetycznymi oraz obwodów zintegrowanych analogowych i mieszanych.

Produkty Rohm są używane w różnych aplikacjach, takich jak elektronika konsumpcyjna, motoryzacyjna, przemysłowa i telekomunikacyjna.

Firma jest znana z koncentracji na technologiach oszczędzania energii i jej wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania o niskiej mocy.

Rohm prowadzi działalność w ponad 20 krajach i jest jedną z największych firm półprzewodników na świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com