Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STK672-540 Arkusz danych (PDF) - ON Semiconductor

STK672-540 Datasheet PDF - ON Semiconductor
Numer części STK672-540
Pobierz  STK672-540 Pobierz

Rozmiar pliku   141.61 Kbytes
Page   22 Pages
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Szczegółowy opis 2-phase Stepping Motor Driver

STK672-540 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
STK672-540 Datasheet PDF - ON Semiconductor

Numer części STK672-540
Pobierz  STK672-540 Click to download

Rozmiar pliku   141.61 Kbytes
Page   22 Pages
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Szczegółowy opis 2-phase Stepping Motor Driver

STK672-540 Arkusz danych (HTML) - ON Semiconductor

Back Button STK672-540 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor STK672-540 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor STK672-540 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor STK672-540 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor STK672-540 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor STK672-540 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor STK672-540 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor STK672-540 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor STK672-540 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor STK672-540 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button 

STK672-540 Szczegóły Produktu

Overview
The STK672-540 is a hybrid IC for use as a unipolar, 2-phase stepping motor driver with PWM current control.

Features
• The motor speed can be controlled by the frequency of an external clock signal.
• 2-phase excitation or 1-2 phase excitation is selected according to
   switching the state of the MODE pin (low or high).
• The phase is maintained even if the excitation mode is switched in the middle of operation.
• The direction of rotation can be changed by applying a high or low signal to
   the CWB pin used to select the direction of rotation.
• Supports schmitt input for 2.5V high level input.
• Incorporating a current detection resistor (0.11Ω: resistor tolerance ±2%),
   motor current can be set using two external resistors.
• Equipped with an ENABLE pin that, during clock input, allows motor output to be
   cut-off and resumed later while maintaining the same excitation timing.

Applications
• Office photocopiers, printers, etc.




Podobny numer części - STK672-540

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
STK672-540 SANYO-STK672-540 Datasheet
157Kb / 22P
   Thick-Film Hybrid IC 2-phase Stepping Motor Driver
More results


Podobny opis - STK672-540

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
STK672-630A-E SANYO-STK672-630A-E_11 Datasheet
166Kb / 21P
   2-phase Stepping Motor Driver
STK672-432A-E SANYO-STK672-432A-E_11 Datasheet
165Kb / 21P
   2-phase Stepping Motor Driver
logo
ON Semiconductor
STK672-432A-E ONSEMI-STK672-432A-E Datasheet
150Kb / 21P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-440A-E ONSEMI-STK672-440A-E Datasheet
150Kb / 21P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-732A-E ONSEMI-STK672-732A-E Datasheet
143Kb / 19P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-523-E ONSEMI-STK672-523-E Datasheet
130Kb / 22P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK682-010-E ONSEMI-STK682-010-E Datasheet
539Kb / 20P
   2-phase Stepping Motor Driver
December, 2013
STK672-120-SL-E ONSEMI-STK672-120-SL-E Datasheet
174Kb / 11P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-410C-E ONSEMI-STK672-410C-E Datasheet
134Kb / 19P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-533-E ONSEMI-STK672-533-E Datasheet
130Kb / 22P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-612B-E ONSEMI-STK672-612B-E Datasheet
244Kb / 26P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
More results




O ON Semiconductor


„ON Semiconductor to firma notowana publicznie, która projektuje, rozwija i produkuje szeroką gamę produktów półprzewodnikowych dla różnych aplikacji, w tym rynków motoryzacyjnych, komputerowych, towarów konsumpcyjnych, przemysłowych i komunikacyjnych.
Firma została założona w 1999 roku i ma siedzibę w Phoenix w Arizonie.
Na półprzewodnikach oferuje szerokie portfolio zarządzania energią, analogowe i dyskretne półprzewodniki, w tym między innymi MOSFETEM, diod, prostowników, regulatorów napięcia.
Produkty firmy są zaprojektowane tak, aby były energooszczędne, niezawodne i opłacalne i są wykorzystywane w różnych aplikacjach, w tym w przenośnej elektronice, systemach automatyzacji przemysłowej, systemach energii odnawialnej i elektronice motoryzacyjnej.
Na półprzewodnikach jest zaangażowany w innowacje i satysfakcję klientów i jest zaangażowany w zapewnianie najlepszych rozwiązań półprzewodników w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów ”.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com