Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FFPF08S60ST Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FFPF08S60ST Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FFPF08S60ST_14
Pobierz  FFPF08S60ST Pobierz

Rozmiar pliku   361.13 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 8 A, 600 V STEALTHTM II Diode

FFPF08S60ST Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FFPF08S60ST Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FFPF08S60ST_14
Pobierz  FFPF08S60ST Click to download

Rozmiar pliku   361.13 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 8 A, 600 V STEALTHTM II Diode

FFPF08S60ST Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FFPF08S60ST_14 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FFPF08S60ST_14 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FFPF08S60ST_14 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FFPF08S60ST_14 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FFPF08S60ST_14 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor



Podobny numer części - FFPF08S60ST_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF08S60ST FAIRCHILD-FFPF08S60ST_12 Datasheet
294Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
More results


Podobny opis - FFPF08S60ST_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
FFD08S60S-F085 ONSEMI-FFD08S60S-F085 Datasheet
410Kb / 5P
   Rectifier – STEALTH II 8 A, 600 V
January, 2021 - Rev. 4
logo
Fairchild Semiconductor
FFP08S60S FAIRCHILD-FFP08S60S_07 Datasheet
139Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF15S60S FAIRCHILD-FFPF15S60S Datasheet
241Kb / 5P
   15A, 600V STEALTHTM II Rectifier
logo
Power Integrations, Inc...
QH08TZ600 POWERINT-QH08TZ600 Datasheet
113Kb / 7P
   600 V, 8 A H-Series PFC Diode
QH08TZ600 POWERINT-QH08TZ600_V01 Datasheet
228Kb / 9P
   600 V, 8 A H-Series PFC Diode
November 2015
LXA08T600 POWERINT-LXA08T600 Datasheet
246Kb / 10P
   600 V, 8 A X-Series PFC Diode
LQA08TC600 POWERINT-LQA08TC600 Datasheet
135Kb / 7P
   600 V, 8 A Q-Series PFC Diode
LXA08T600 POWERINT-LXA08T600_V01 Datasheet
490Kb / 8P
   600 V, 8 A X-Series PFC Diode
January 2016
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF08S60ST FAIRCHILD-FFPF08S60ST_12 Datasheet
294Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF60SB60DS FAIRCHILD-FFPF60SB60DS Datasheet
264Kb / 5P
   4A, 600V STEALTHTM II Rectifier
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com