Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CD29GBA Arkusz danych (PDF) - Jianghai Europe GmbH

CD29GBA Datasheet PDF - Jianghai Europe GmbH
Numer części CD29GBA
Pobierz  CD29GBA Pobierz

Rozmiar pliku   643.8 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  JIANGHAI [Jianghai Europe GmbH]
Strona internetowa  http://www.jianghai-europe.com
Logo JIANGHAI - Jianghai Europe GmbH
Szczegółowy opis 10000h at 125C

CD29GBA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
CD29GBA Datasheet PDF - Jianghai Europe GmbH

Numer części CD29GBA
Pobierz  CD29GBA Click to download

Rozmiar pliku   643.8 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  JIANGHAI [Jianghai Europe GmbH]
Strona internetowa  http://www.jianghai-europe.com
Logo JIANGHAI - Jianghai Europe GmbH
Szczegółowy opis 10000h at 125C

CD29GBA Arkusz danych (HTML) - Jianghai Europe GmbH

CD29GBA Datasheet HTML 1Page - Jianghai Europe GmbH CD29GBA Datasheet HTML 2Page - Jianghai Europe GmbH CD29GBA Datasheet HTML 3Page - Jianghai Europe GmbH CD29GBA Datasheet HTML 4Page - Jianghai Europe GmbH CD29GBA Datasheet HTML 5Page - Jianghai Europe GmbH CD29GBA Datasheet HTML 6Page - Jianghai Europe GmbH CD29GBA Datasheet HTML 7Page - Jianghai Europe GmbH CD29GBA Datasheet HTML 8Page - Jianghai Europe GmbH



Podobny numer części - CD29GBA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
celduc-relais
CD29 CELDUC-CD29 Datasheet
54Kb / 2P
   REED SWITCH DRY CONTACT CHANGE OVER
logo
Molex Electronics Ltd.
CD2901 MOLEX4-CD2901 Datasheet
129Kb / 3P
   InsulKrimp??Quick Disconnect
CD2903 MOLEX4-CD2903 Datasheet
2Mb / 3P
   InsulKrimp??Quick Disconnect
CD2903 MOLEX4-CD2903 Datasheet
2Mb / 3P
   InsulKrimp??Quick Disconnect
logo
Jianghai Europe GmbH
CD293BZ JIANGHAI-CD293BZ Datasheet
816Kb / 5P
   EC Snap-In Standard 85째C 4.000h Lifetime (Snap-In)
More results


Podobny opis - CD29GBA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
MERITEK ELECTRONICS COR...
WT MERITEK-WT Datasheet
907Kb / 6P
   High reliability withstanding 2000 hours load life at 125C.
logo
Rohm
BR25HXXX-WC ROHM-BR25HXXX-WC Datasheet
497Kb / 20P
   125C Operating tempter
logo
Seiko Instruments Inc
S25A640 SII-S25A640 Datasheet
507Kb / 32P
   FOR AUTOMOTIVE 125C OPERATION
S25A010 SII-S25A010 Datasheet
509Kb / 35P
   FOR AUTOMOTIVE 125C OPERATION
logo
United Chemi-Con, Inc.
EMVH500ARA101MKE0S CHEMI-CON-EMVH500ARA101MKE0S Datasheet
66Kb / 2P
   High heat resistance, 125C
logo
Seiko Instruments Inc
S25A128B SII-S25A128B Datasheet
435Kb / 26P
   FOR AUTOMOTIVE 125C OPERATION
S35720 SII-S35720 Datasheet
927Kb / 21P
   FOR AUTOMOTIVE 125C OPERATION
logo
Kemet Corporation
A700X227M004ATE015 KEMET-A700X227M004ATE015_17 Datasheet
80Kb / 1P
   Polymer Aluminum, 125C, A700, 220 uF, 20%, 4 V, -55/125C
A700D157M006ATE010 KEMET-A700D157M006ATE010 Datasheet
79Kb / 1P
   Polymer Aluminum, 125C, A700, 150 uF, 20%, 6.3 V, -55/125C
A700D226M016ATE030 KEMET-A700D226M016ATE030 Datasheet
80Kb / 1P
   Polymer Aluminum, 125C, A700, 22 uF, 20%, 16 V, -55/125C
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com